Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

NTE5485 Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Part # NTE5485
Description  Silicon Controlled Rectifier (SCR) 8 Amp
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NTE [NTE Electronics]
Direct Link  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE5485 Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE5485 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE5485 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE5480 thru NTE5487
Silicon Controlled Rectifier (SCR)
8 Amp
Description:
The NTE5480 through NTE5487 are multi–purpose PNPN silicon controlled rectifiers in a TO64 type
package suited for industrial and consumer applications. These 8 amp devices are available in volt-
ages ranging from 25V to 600V.
Features:
D Uniform Low–Level Noise–Immune Gate Triggering: IGT = 10mA Typ @ TC = +25°C
D Low Forward “ON” Voltage: vT = 1V Typ @ 5A @ +25°C
D High Surge–Current Capability: ITSM = 100A Peak
D Shorted Emitter Construction
Absolute Maximum Ratings: (TJ = –40° to +100°C unless otherwise specified)
Peak Repetitive Forward and Reverse Blocking Voltage (Note 1), VDRM or VRRM
NTE5480
25V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5481
50V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5482
100V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5483
200V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5484
300V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5485
400V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5486
500V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE5487 (This device is discontinued)
600V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forward Current RMS, IT(RMS)
8A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Forward Surge Current (One Cycle, 60Hz, TJ = –40° to +100°C, ITSM
100A
. . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Fusing (t
≤ 8.3ms, TJ = –40° to +100°C), I2t
40A2s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Gate Power, PGM
5W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Average Gate Power, PG(AV)
0.5W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Gate Current, IGM
2A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak Gate Voltage (Note 2), VGM
10V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Temperature Range, TJ
–40
° to +100°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–40
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typical Thermal Resistance, Junction–to–Case, RthJC
1.5
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typical Thermal Resistance, Case–to–Ambient, RthJA
50
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note 1. Ratings apply for zero or negative gate voltage. Devices should not be tested for blocking
capability in a manner such that the voltage applied exceeds the rated blocking voltage.
Note 2. Devices should not be operated with a positive bias applied to the gate concurrently with a
negative potential applied to the anode.


Similar Part No. - NTE5485

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE54 NTE-NTE54 Datasheet
23Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors High Frequency Driver for Audio Amplifier
NTE5400 NTE-NTE5400 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 0.8 Amp Sensitive Gate
NTE5401 NTE-NTE5401 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 0.8 Amp Sensitive Gate
NTE5402 NTE-NTE5402 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 0.8 Amp Sensitive Gate
NTE5403 NTE-NTE5403 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 0.8 Amp Sensitive Gate
More results

Similar Description - NTE5485

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE5437 NTE-NTE5437 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 8 Amp
NTE5442 NTE-NTE5442 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 8 Amp
NTE5511 NTE-NTE5511 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 5 Amp
NTE5590 NTE-NTE5590 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 470 Amp
NTE5368 NTE-NTE5368 Datasheet
19Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 125 Amp
NTE5461 NTE-NTE5461 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 10 Amp
NTE5470 NTE-NTE5470 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 5 Amp
NTE5498 NTE-NTE5498 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 12 Amp
NTE5427 NTE-NTE5427 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 7 Amp
NTE5491 NTE-NTE5491 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 10 Amp
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com