Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LTC3200-5 Datasheet(PDF) 11 Page - Linear Technology

Part # LTC3200-5
Description  DC/DC CONVERTERl
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINER [Linear Technology]
Direct Link  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC3200-5 Datasheet(HTML) 11 Page - Linear Technology

Back Button LTC3200-5 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTC3200-5 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC3200-5 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC3200-5 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC3200-5 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC3200-5 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC3200-5 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTC3200-5 Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LTC3200-5 Datasheet HTML 12Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
LTC3200/LTC3200-5
11
S6パッケージ
6ピン・プラスチックThinSOT-23
(LTC DWG # 05-08-1634)
1.50 – 1.75
(.059 – .069)
(NOTE 3)
2.60 – 3.00
(.102 – .118)
.25 – .50
(.010 – .020)
(6PLCS, NOTE 2)
L
DATUM ‘A’
.09 – .20
(.004 – .008)
(NOTE 2)
A1
S6 SOT-23 0401
2.80 – 3.10
(.110 – .118)
(NOTE 3)
.95
(.037)
REF
A
A2
1.90
(.074)
REF
.20
(.008)
.90 – 1.45
(.035 – .057)
.00 – 0.15
(.00 – .006)
.90 – 1.30
(.035 – .051)
.35 – .55
(.014 – .021)
1.00 MAX
(.039 MAX)
A
A1
A2
L
.01 – .10
(.0004 – .004)
.80 – .90
(.031 – .035)
.30 – .50 REF
(.012 – .019 REF)
PIN ONE ID
MILLIMETERS
(INCHES)
NOTE:
1. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS
2. DIMENSIONS ARE IN
3. DRAWING NOT TO SCALE
4. DIMENSIONS ARE INCLUSIVE OF PLATING
5. DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND METAL BURR
6. MOLD FLASH SHALL NOT EXCEED .254mm
7. PACKAGE EIAJ REFERENCE IS:
SC-74A (EIAJ) FOR ORIGINAL
JEDEL MO-193 FOR THIN
SOT-23
(Original)
SOT-23
(ThinSOT)
パッケージ寸法
NOTE:
1. 標準寸法:ミリメートル
2. 寸法は
3. 図は実寸とは異なる
4. 寸法には半田を含む
5. 寸法にはモールドのバリやメタルのバリを含まない
6. モールドのバリは0.254mmを超えてはならない
7. パッケージのEIAJ参照番号:
オリジナルはSC-74A (EIAJ)
THINはJEDEL MO-193
ミリメートル
(インチ)
リニアテクノロジー・コーポレーションがここで提供する情報は正確かつ信頼できるものと考えておりますが、
その使用に関する責務は一切
負いません。
また、
ここに記載された回路結線と既存特許とのいかなる関連についても一切関知いたしません。
なお、
日本語の資料はあくまで
も参考資料です。
訂正、
変更、
改版に追従していない場合があります。
最終的な確認は必ず最新の英語版データシートでお願いいたします。


Similar Part No. - LTC3200-5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Linear Technology
LTC3200-5 LINER-LTC3200-5 Datasheet
193Kb / 12P
   Low Noise, Regulated Charge Pump DC/DC Converters
LTC3200-5 LINER-LTC3200-5 Datasheet
2Mb / 20P
   Dual 1.3A White LED Step-Up Converters with Wide Dimming
LTC3200-5 LINER-LTC3200-5 Datasheet
1Mb / 16P
   Wide VIN Range, Low Noise, 250mA Buck-Boost Charge Pump
LTC3200-5 LINER-LTC3200-5 Datasheet
185Kb / 12P
   Low Noise, Regulated Charge Pump DC/DC Converters
LTC3200-5 LINER-LTC3200-5_15 Datasheet
185Kb / 12P
   Low Noise, Regulated Charge Pump DC/DC Converters
More results

Similar Description - LTC3200-5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Bookly Micro electronic
BM0750HV BOOKLY-BM0750HV Datasheet
807Kb / 3P
   DC-DC
logo
Sanyo Semicon Device
CPH5809 SANYO-CPH5809 Datasheet
56Kb / 5P
   DC / DC
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD2368 YOUDA-YD2368 Datasheet
167Kb / 6P
   DC/DC
logo
AIMTEC
AME15-MJZ AIMTEC-AME15-MJZ Datasheet
505Kb / 3P
   AC-DC / DC-DC Converter
AME20-VZ AIMTEC-AME20-VZ Datasheet
550Kb / 5P
   AC-DC / DC-DC Converter
logo
Linkage Goston Electron...
SM32106E LINKAGE-SM32106E Datasheet
1Mb / 7P
   DC-DC-DC adjustable chip
logo
AIMTEC
AME5-VZ AIMTEC-AME5-VZ Datasheet
587Kb / 3P
   AC-DC / DC-DC Converter
AME25-CVZ AIMTEC-AME25-CVZ Datasheet
655Kb / 6P
   AC-DC / DC-DC Converter
AME25-MJZ AIMTEC-AME25-MJZ Datasheet
551Kb / 5P
   AC-DC / DC-DC Converter
AMEL10-CJZ AIMTEC-AMEL10-CJZ Datasheet
620Kb / 3P
   AC-DC / DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com