Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

4AM01MH5 Datasheet(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 4AM01MH5
Description  High-side Switch
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

4AM01MH5 Datasheet(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  4AM01MH5 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 4AM01MH5 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 4AM01MH5 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 4AM01MH5 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4AM01MH5
No.7430-4/4
PS
本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであ
り、お客様の製品(機器)での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では
予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障
が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与
えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、
保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物(役務を含む)に該当する場合、輸出する
際に同法に基づく輸出許可が必要です。
弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。した
がって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
この資料の情報(掲載回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証す
るものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用
にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。
0
20
10
60
50
70
40
30
80
RDS(on) -- IOUT
出力電流, IOUT -- mA
IT05777
0
50
200
500
350
300
450
400
250
100
150
020
10
30
40
50
60
70
80
90
100
0
0.5
0.7
1.0
0.6
0.8
0.1
0.3
0.2
0.4
0.9
PD -- Ta
周囲温度, Ta -- °C
IT05778
Ta=25°C
15V
25V
セラミック基板(600mm2✕0.8mm)装着時


Similar Part No. - 4AM01MH5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
4AM02MH5 SANYO-4AM02MH5 Datasheet
36Kb / 4P
   High-side Switch
4AM03MH5 SANYO-4AM03MH5 Datasheet
51Kb / 4P
   4AM03MH5
4AM04MH5 SANYO-4AM04MH5 Datasheet
51Kb / 4P
   4AM04MH5
More results

Similar Description - 4AM01MH5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
BD6512F ROHM-BD6512F Datasheet
215Kb / 6P
   High-Side Switch
logo
Sanyo Semicon Device
4AM02MH5 SANYO-4AM02MH5 Datasheet
36Kb / 4P
   High-side Switch
logo
Rohm
BD6516F ROHM-BD6516F Datasheet
209Kb / 6P
   High Side Switch
logo
Linear Technology
LT1089 LINER-LT1089_15 Datasheet
134Kb / 8P
   High Side Switch
logo
Rohm
BD6513F ROHM-BD6513F Datasheet
211Kb / 6P
   High-Side Switch
BD6519FJ ROHM-BD6519FJ Datasheet
305Kb / 6P
   High Side Switch
logo
Siemens Semiconductor G...
BTS432D SIEMENS-BTS432D Datasheet
149Kb / 7P
   High-side switch
logo
Rohm
BD6510F ROHM-BD6510F Datasheet
210Kb / 6P
   High-Side Switch
BD6517F ROHM-BD6517F Datasheet
209Kb / 6P
   High Side Switch
logo
Siemens Semiconductor G...
BTS410E SIEMENS-BTS410E Datasheet
403Kb / 12P
   High-side switch
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com