Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MC68HC705SJ7CDW Datasheet(PDF) 11 Page - Motorola, Inc

Part # MC68HC705SJ7CDW
Description  HCMOS Microcontroller Unit
Download  242 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Direct Link  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC68HC705SJ7CDW Datasheet(HTML) 11 Page - Motorola, Inc

Back Button MC68HC705SJ7CDW Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC68HC705SJ7CDW Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC68HC705SJ7CDW Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC68HC705SJ7CDW Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC68HC705SJ7CDW Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC68HC705SJ7CDW Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MC68HC705SJ7CDW Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc MC68HC705SJ7CDW Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc MC68HC705SJ7CDW Datasheet HTML 15Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 242 page
background image
Table of Contents
MC68HC705JJ7 • MC68HC705JP7 — REV 4
Advance Information
MOTOROLA
Table of Contents
11
7.5
Port C (28-Pin Versions Only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.5.1
Port C Data Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7.5.2
Data Direction Register C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7.5.3
Port C Pulldown Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
7.5.4
Port C Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.6
Port Transitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Section 8. Analog Subsystem
8.2
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
8.3
Analog Multiplex Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8.4
Analog Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
8.5
Analog Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
8.6
A/D Conversion Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
8.7
Voltage Measurement Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
8.7.1
Absolute Voltage Readings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8.7.1.1
Internal Absolute Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8.7.1.2
External Absolute Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
8.7.2
Ratiometric Voltage Readings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
8.7.2.1
Internal Ratiometric Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
8.7.2.2
External Ratiometric Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.8
Voltage Comparator Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.8.1
Voltage Comparator 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.8.2
Voltage Comparator 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8.9
Current Source Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8.10
Internal Temperature Sensing Diode Features. . . . . . . . . . . . 138
8.11
Sample and Hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8.12
Port B Interaction with Analog Inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
8.13
Port B Pins as Inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
8.14
Port B Pulldowns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
8.15
Noise Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Similar Part No. - MC68HC705SJ7CDW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC705SJ7CDW FREESCALE-MC68HC705SJ7CDW Datasheet
1Mb / 164P
   Microcontrollers
MC68HC705SJ7CDW FREESCALE-MC68HC705SJ7CDW Datasheet
5Mb / 230P
   General Release Specification
logo
NXP Semiconductors
MC68HC705SJ7CDW NXP-MC68HC705SJ7CDW Datasheet
2Mb / 230P
   Low-Cost, HC05 Core MCU in 20-Pin Package (MC68HC705JJ7) or 28-Pin Package (MC68HC705JP7)
Rev. 3.0
More results

Similar Description - MC68HC705SJ7CDW

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Motorola, Inc
MC68HC908RF2 MOTOROLA-MC68HC908RF2 Datasheet
1Mb / 254P
   HCMOS Microcontroller Unit
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC05P9A FREESCALE-MC68HC05P9A Datasheet
1Mb / 158P
   HCMOS Microcontroller Unit
logo
Motorola, Inc
MC68HC08JK1 MOTOROLA-MC68HC08JK1 Datasheet
2Mb / 198P
   HCMOS Microcontroller Unit
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC08P4 FREESCALE-MC68HC08P4 Datasheet
6Mb / 96P
   HCMOS MICROCONTROLLER UNIT
logo
Motorola, Inc
MC68HC08AZ32A MOTOROLA-MC68HC08AZ32A Datasheet
3Mb / 456P
   HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC705KJ1 MOTOROLA-MC68HC705KJ1 Datasheet
1Mb / 144P
   HCMOS Microcontroller Unit
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC908AS60 FREESCALE-MC68HC908AS60 Datasheet
5Mb / 454P
   HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC05K0 FREESCALE-MC68HC05K0 Datasheet
1Mb / 154P
   HCMOS Microcontroller Unit
MC68HC11K4 FREESCALE-MC68HC11K4 Datasheet
17Mb / 229P
   HCMOS MICROCONTROLLER UNIT
MC68HC11L6 FREESCALE-MC68HC11L6 Datasheet
10Mb / 172P
   HCMOS MICROCONTROLLER UNIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com