Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

NTE7115 Datasheet(PDF) 2 Page - NTE Electronics

Part # NTE7115
Description  Integrated Circuit Color TV Horizontal Combination Circuit
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NTE [NTE Electronics]
Direct Link  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE7115 Datasheet(HTML) 2 Page - NTE Electronics

  NTE7115 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE7115 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics NTE7115 Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics NTE7115 Datasheet HTML 4Page - NTE Electronics NTE7115 Datasheet HTML 5Page - NTE Electronics NTE7115 Datasheet HTML 6Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Absolute Maximum Ratings:
Supply Voltage (Pin19), V15–5 = VCC
13.2V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voltages at:
(Pin1, Pin4, and Pin7), V1–5, V4–5, V7–5
18V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Pin8, Pin13, and Pin18), V8–5, V13–5, V18–5
VCC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Pin11 (Range)), V11–5
–0.5 to +6.0V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Currents at:
Pin1, I1
10mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin2 (Peak Value),
±I2M
10mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin4, I4
100mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin6 (Peak Value),
±I6M
6mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin7, I7
10mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin8 (Range), I8
–5 to +1mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin9 (Range), I9
–10 to +3mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin18,
±I18
10mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Power Dissipation, PTOT
800mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Ambient Temperature Range, TA
–0
° to +70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–65
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC and AC Electrical Characteristics: (VCC = 12V, TA = +25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Composite Video Input and Sync Separator, Pin11 (Internal Black Level Determination)
Input Signal (Positive Video; Standard
Signal; Peak–to–Peak Value)
V11–5(P–P)
0.2
1.0
3.0
V
Sync Pulse Amplitude (Independent of
Video Content)
V11–5(P–P)
50
mV
Generator Resistance
RG
200
Input Current During
Video
I11
5
µA
Sync Pulse
–I11
40
µA
Black Level
–I11
25
µA
Composite Sync Generation, Pin10 (Horizontal Slicing Level at 50% of the Sync Pulse Amplitude)
Capacitor Current During
Video
I10
16
µA
Sync Pulse
–I10
170
µA
Vertical Sync Pulse Generation, Pin9 (Slicing Level at 30% (60% Between Black Level and Horizontal Slicing Level))
Output Voltage
V9–5
10
V
Pulse Duration
tp
190
µs
Delay With Respect to the Vertical Sync
Pulse (LeadinG Edge)
tD
45
µs
Pulse–Mode Control
Output Current for Vertical Sync
Pulse (Dual Integrated)
No Current Applied
at Pin9
Output Current for Horizontal and
Vertical Sync Pulse (Non–Inte-
grated Separated Signal)
Current Applied Via a
15k
Ω from VCC to Pin9
Horizontal Oscillator, Pin14 and Pin16
Free–Running Frequency
fOSC
15.625
kHz
Reference Voltage for fOSC
V14–5
6
V


Similar Part No. - NTE7115

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE7110 NTE-NTE7110 Datasheet
22Kb / 2P
   Integrated Circuit 3 Channel Analog Switch
NTE7112 NTE-NTE7112 Datasheet
28Kb / 3P
   Integrated Circuit Color TV Video Signal/Chrominance Signal Processing Circuit
NTE7113 NTE-NTE7113 Datasheet
82Kb / 2P
   Integrated Circuit Dual Audio Power Amplifier, 14W BTL
NTE7114 NTE-NTE7114 Datasheet
97Kb / 4P
   Integrated Circuit Audio Power Amplifier, Quad 11W (2 x 22W)
NTE7116 NTE-NTE7116 Datasheet
37Kb / 5P
   Integrated Circuit Phase Lock Loop (PLL) Stereo Decoder (BTSC System)
More results

Similar Description - NTE7115

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE7001 NTE-NTE7001 Datasheet
40Kb / 5P
   Integrated Circuit Horizontal Combination Circuit for Color TV & Computer Monitors
NTE738 NTE-NTE738 Datasheet
23Kb / 2P
   Integrated Circuit Color TV Processing Circuit
NTE1784 NTE-NTE1784 Datasheet
35Kb / 4P
   Integrated Circuit TV Horizontal Processor
NTE815 NTE-NTE815 Datasheet
18Kb / 2P
   Integrated Circuit TV Horizontal Processor
NTE1130 NTE-NTE1130 Datasheet
27Kb / 3P
   Integrated Circuit Color TV Demodulator
NTE1539 NTE-NTE1539 Datasheet
21Kb / 3P
   Integrated Circuit Color TV Sync Deflection Circuit
NTE7084 NTE-NTE7084 Datasheet
23Kb / 3P
   Integrated Circuit Color TV Sync Deflection Circuit
NTE1797 NTE-NTE1797 Datasheet
18Kb / 2P
   Integrated Circuit Color TV Vertical Output Circuit
NTE836 NTE-NTE836 Datasheet
18Kb / 2P
   Linear Integrated Circuit TV Horizontal Processor
NTE7123 NTE-NTE7123 Datasheet
72Kb / 3P
   Integrated Circuit Sync Deflection Circuit for Color TV
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com