Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

K73-57 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # K73-57
Description  FILM AND PAPER-FILM CAPACITORS
Download  176 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

K73-57 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  K73-57 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-57 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-57 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-57 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-57 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-57 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-57 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-57 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers K73-57 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 176 page
background image
ЭЛКОД
ЭЛКОД
4
K73-11
МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЕ
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
___________________________________________________________________________________________ METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS
Технические условия: АДПК.673633.013 ТУ
Предназначены
для
работы
в
цепях
постоянного, переменного, пульсирующего
токов и в импульсных режимах.
Могут применяться взамен К73-16, МБМ, МБГЦ,
МБГО, К42У-2.
Конструкция: обернуты липкой лентой, залиты
по торцам эпоксидным компаундом.
Specifications: АДПК.673633.013 ТУ
Designed to operate in DC, AC and ripple
current circuits and in pulse mode.
Can be used instead of K73-16, МБМ, МБГЦ,
МБГО, К42У-2.
Design:
wrapped
with
adhesive
tape;
capacitor ends sealed with epoxy compound.
32 +5
L max
Номинальная емкость
0,001 .... 22 мкФ
Rated capacitance
0,001 ... 22 µF
Номинальное напряжение
(в интервале температур
-60
oC ...+85oC)
63; 100; 160; 250;
400; 630; 1000;
1600 В
Rated voltage
(temperature range
-60
oC...+85oC)
63; 100; 160; 250;
400; 630; 1000;
1600 V
Допускаемое отклонение емкости
±5; ±10; ±20 %
Capacitance tolerance
±5; ±10; ±20 %
Тангенс угла потерь при f = 1кГц
≤0,012
Dissipation factor at f = 1 kHz
≤0,012
Сопротивление изоляции для
Сном ≤ 0,33 мкФ
Uном = 63, 100 В
Uном ≥ 160 В
≥12 000 MOм
≥30 000 MOм
Insulation resistance at
Сr ≤ 0,33 µF
Ur = 63,100 V
Ur ≥ 160 V
≥12 000 MOhm
≥30 000 MOhm
Постоянная времени для
Сном > 0,33 мкФ
Uном = 63, 100 В
Uном ≥ 160 В
≥4000 MOм·мкФ
≥10 000 MOм·мкФ
Time constant at
Сr > 0,33 µF
Ur = 63, 100 V
Ur ≥ 160 V
≥ 4000 MOhm·µF
≥10 000 MOhm·µF
Интервал рабочих температур
для Uном = 250 В, Сном ≥ 2,7 мкФ
-60...+125
oC
-60...+85
oC
Operating temperature range
at Ur = 250 V, Сr ≥ 2,7 µF
-60...+125
oC
-60...+85
oC
Изменение емкости в интервале
положительных температур
≤18%
Capacitance change within
positive temperature range
≤18%
Наработка
при рабочей температуре до125
oC
при рабочей температуре до 70
oC
10 000 ч
15 000 ч
Operating time
operating temperature up to 125
oC
operating temperature up to 70
oC
10 000 hours
15 000 hours
Срок сохраняемости
10 лет
Shelf life
10 years
Климатическое исполнение
УХЛ, В (93±3% отн.
влажности при
40±2
oC, 21 сутки)
Climatic categories
RH 93±3%,
40±2
oC, 21 days
Обозначение при заказе:
Конденсатор К73-11 - 250 В - 1,5 мкФ ± 10%
Ordering example:
Capacitor K73-11 - 250 V - 1,5 µF ± 10%


Similar Part No. - K73-57

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KATHREIN Solutions GmbH
K733147 KATHREIN-K733147 Datasheet
28Mb / 152P
   Information about KATHREIN Broadcast
More results

Similar Description - K73-57

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
T6P5NR-F CDE-T6P5NR-F_15 Datasheet
114Kb / 2P
   High Voltage Paper-Film/Foil Capacitors
T6P5NR-F CDE-T6P5NR-F Datasheet
134Kb / 2P
   High Voltage Paper-Film/Foil Capacitors
logo
Exxelia Group
118P EXXELIA-118P Datasheet
801Kb / 6P
   Metal-Case Metalized Paper / Polyester FILM Capacitors
logo
Cornell Dubilier Electr...
SCRN201R-F CDE-SCRN201R-F Datasheet
169Kb / 3P
   Commutating Capacitors Film-Paper/Extended Foil Commutating Capacitor
logo
EPCOS
B32591 EPCOS-B32591 Datasheet
533Kb / 26P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32932 EPCOS-B32932 Datasheet
295Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32559S EPCOS-B32559S Datasheet
327Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32537 EPCOS-B32537 Datasheet
308Kb / 20P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32559C EPCOS-B32559C Datasheet
425Kb / 23P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32560 EPCOS-B32560_09 Datasheet
577Kb / 32P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com