Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Advanced Search

              



Part Name


XPT4890 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. XPT4890
Description  Audio Power Amplifier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

   
 2 page
background image
深圳市矽普特科技有限公
XPT4890
A
AB
B
道 1W 8
+
+
T
TH
HD
D+
+N
N
www.xptek.cn ; www.xptek.com.cn
址 深圳市南山区科苑南路高新工业村 R3-A 座 5 楼
sales@xptek.cn
技术支持
support@xptek.cn
设 服务
design@xptek.cn
XPT4890
芯片功能说明
XPT4890 是适用于移动电话及便携通讯设备的 AB
类音频功率放大器
5V 工作电压时
最大驱动功
1W
8
Ω,BTL 负载
音频范围内总谐波失
噪声小于 1% 20Hz~20KHz)
XPT4890 的应用电路简单只需极少数外围器件
XPT4890 输出需要外接耦合电容或
举电容 采
用 SOP MSOP DFN 封装 节约电路面积 非常
适合移动电话及各种移动设备等使用 电压
耗应用方案 使用
XPT4890 可以通过控制进入休
模式 从而减少功
耗 XPT4890 通过创新的 开关/ 换噪声 抑制技
术 杜绝了电 掉电出现的噪声 XPT4890 工作
稳定增益带宽积高达 2.5MHz 并且单增益稳
定 反馈电阻外置 通过配置外围电阻可以调整放
大器的电压增益方便应用
芯片功能
要特性
高电源电压抑制比 PSRR
在 217Hz 及 1KHz 时
达到 70dB
噪声及谐波失
THD
N
小于 1% 5V 8
输出功率高 THD N<1%)
5V
1W 8
Ω 3.3V
600mW
4
3.3V
400mW
8
掉电模式漏电流小 小于 0.1
μA
采用 MSOP8 DFN8 SOP8 封装封装小节约
电路面积
电掉电噪声抑制
宽工作电压范围 2.0V—5.5V
需驱动输出耦合电容
单增益稳定
实物图
芯片的基本应用
移动电话 手机等
个人移动终端 PDA
移动电子设备
消费类电子产品(如 MP3/MP4/DFP/Protable DVD)
XPT4890 典型应用电路




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl