Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Advanced Search

              



Part Name


XPT4890 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. XPT4890
Description  Audio Power Amplifier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

   
 4 page
background image
深圳市矽普特科技有限公
XPT4890
A
AB
B
道 1W 8
+
+
T
TH
HD
D+
+N
N
www.xptek.cn ; www.xptek.com.cn
址 深圳市南山区科苑南路高新工业村 R3-A 座 5 楼
sales@xptek.cn
技术支持
support@xptek.cn
设 服务
design@xptek.cn
芯片的封装和引脚
MSOP8 /SOP8
DFN8
XPT4890 管脚
管脚
1
SHUTDOWN (SD)
掉电控制管脚控制逻辑如
SD=0
芯片掉电
SD=1
正常工作
2
BYPASS(BYP)
内部共模电压旁路电容
3
+IN
模拟输入端 正相
4
-IN
模拟输入端 负相
5
VO1
模拟输出端 1
6
VDD
电源正极
7
GND
8
VO2
模拟输出端 2
其它注意事项
XPT4890 单增益稳定
但如果增益超过 10 倍 20dB 时 额外的反馈电容 C
f 需要并联在电阻 Rf
免高频的振荡现象 但必须要求
Rf 组成的极点频率高于 fH 在实例中
300KHz
如本例中选择 C
f
25pF
时转折频率
320KHz
可以满足要求
设的电路图




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl