Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Advanced Search

              



Part Name


LTK5128 Datasheet(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. LTK5128
Description  FM scheme
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 
 9 page
background image
+
LTK5128
5W
AB/D 类音频功放
类音频功放
类音频功放
类音频功放
2014 V1.1
LTKCHIP TECHNOLOGY
9 / 10
8、
、EMI的减小
在电源端加一个 470uF 以上的耦合电容,能有效减小 EMI,前提是放大器到扬声器的距离小于(<20CM)。
大部分应用是需要一个如图 2 所示的磁珠滤波器,滤波器有效地减小了 1MHz 以上的 EMI,该应用,在高频
是应选择高阻抗的,而在低频率是应选择低阻抗的。
9、
、RC缓冲电路
RC
缓冲电路可以有效的降低由于感性负载在电流突变时产生的高电压,防止烧坏芯片,特别对于升压 IC
供电的情况。




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl