Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Advanced Search

              



Part Name


LTK5128 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. LTK5128
Description  FM scheme
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 
 3 page
background image
+
LTK5128
5W
AB/D 类音频功放
类音频功放
类音频功放
类音频功放
2014 V1.1
LTKCHIP TECHNOLOGY
3 / 10
最大额定值
最大额定值
最大额定值
最大额定值(
(T
T
T
TAAAA=25
=25
=25
=25℃
℃)
参数名
参数名
参数名
参数名称
符号
符号
符号
符号
数值
数值
数值
数值
单位
单位
单位
单位
工作电压
Vcc
6.0
V
存储温度
Tstg
-65℃-150℃
输入电压
-0.3 to +(0.3+ Vcc
V
功率消耗
PD
见附注1
W
结温度
160℃
附注1:最大功耗取决于三个因素:TJMAX,TA,θJA,它的计算公式PDMAX=(TJMAX-TA)/θJALTK5128的TJMA=150℃。
TA为外部环境的温度,θJA取决于不同的封装形式。
电气参数
电气参数
电气参数
电气参数
一、
、CLASS D 模式
模式
模式
模式
1
)静态
静态
静态
静态电气
电气
电气
电气参数
参数
参数
参数
MODE=VDD
, ClassD 模式,VDD=5V,TA=25℃的条件下:
信号
信号
信号
信号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值 典型值
典型值
典型值
典型值 最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VDD
电源电压
2.5
5
5.5
V
IDD
静态电源电流
MODE=VDD
;VDD=5V,IO=0A
2
5
8
mA
ISHDN
关断电流
VDD=2.5V
到 5.5V
1
uA
FSW
振荡频率
VDD=2.5V
到 5.5V
480
kHz
Vos
输出失调电压
VDD=5V
,VIN=0V
10
mV
η
效率
THD+N=10%, f=1kHz,RL=2Ω
87
%
THD+N=10%, f=1kHz,RL=4Ω
90
OTP
过温保护
155
RDSON
静态导通电阻
IDS=0.5A
VGS=5V
P_MOSFET
180
N_MOSFET
140
管脚说明
管脚说明
管脚说明
管脚说明
No.
No.
No.
No.
管脚名称
管脚名称
管脚名称
管脚名称
IO
IO
IO
IO
1
SD
I
关断控制。高电平关断,低电平开启。
2
BYP
IO
内部共模参考电压
3
MODE
I
高电平 D 类,低电平 AB 类,默认是 AB 类
4
IN
I
模拟输入端,反相
5
VON
O
模拟输出端负极
6
VDD
IO
电源
7
GND
IO
电源地
8
VOP
O
模拟输出正极




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl