Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Advanced Search

              



Part Name


LTK5128 Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. LTK5128
Description  FM scheme
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 
 5 page
background image
+
LTK5128
5W
AB/D 类音频功放
类音频功放
类音频功放
类音频功放
2014 V1.1
LTKCHIP TECHNOLOGY
5 / 10
2
)动态
动态
动态
动态电气
电气
电气
电气参数
参数
参数
参数
MODE=GND
, ClassAB 模式,VDD=5V,TA=25℃的条件下:
信号
信号
信号
信号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值 典型值
典型值
典型值
典型值 最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
Po
输出功率
THD+N=10%, f=1kHz
RL=4Ω
VDD=5V
2.9
W
VDD=3.6V
2
VDD=3V
1.3
THD+N=1%, f=1kHz
RL=4Ω
VDD=5V
2.6
W
VDD=3.6V
1.6
VDD=3V
0.8
THD+N=10%, f=1kHz
RL=2Ω
VDD=5V
4.9
5.5
W
VDD=3.6V
3.2
3.5
VDD=3V
2.3
2.6
THD+N=1%, f=1kHz
RL=2Ω
VDD=5V
4.5
4.6
W
VDD=3.6V
2.7
2.9
VDD=3V
1.4
1.5
THD+N
总谐波失真加噪声
VDD=5V
Po=0.6W,
RL=8Ω
f=1kHz
0.18
%
VDD=3.6V Po=0.6W,
RL=8Ω
0.15
VDD=5V
Po=1W,RL=4Ω
f=1kHz
0.15
VDD=3.6V
Po=1W,
RL=4Ω
0.12
PSRR
电源电压抑制比
VDD=5V, VRIPPLE=200mVRMS,
RL=8Ω, CB=2.2
µF
69
dB
SNR
信噪比
VDD=5V, Vorms=1V, Gv=20dB
82
dB
典型工作
典型工作
典型工作
典型工作特性
特性
特性
特性




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl