Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Advanced Search

              



Part Name


LTK5128 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. LTK5128
Description  FM scheme
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 
 7 page
background image
+
LTK5128
5W
AB/D 类音频功放
类音频功放
类音频功放
类音频功放
2014 V1.1
LTKCHIP TECHNOLOGY
7 / 10
应用信息
应用信息
应用信息
应用信息
1
驱动2Ω和4Ω负载时PCB 布局及补偿调节考虑事项
有阻抗的负载两端加上交流电压可产生功耗,负载的功耗随运算放大器输出端和负载间的连线(PCB连线
和金属连线)而变化。连线产生的阻抗消耗是我们不想要的,比如,0.1Ω的连线阻抗可使4Ω负载的功率从2.1W
减小到2.0W。当负载阻抗减少时,负载功耗减少的问题更加加重。所以,为能得到高质量的输出功率和较宽
的工作频率,PCB中输出端与负载的连接应尽量宽。
2、
、最大增益
LTK5128
的增益由内部电阻Rf 和Rs 以及外接电阻Ri决定,Rs=6.5kΩ,Rf=195kΩ;用户可以外接 Ri 电阻,
控制整体的增益。
例如芯片外部串接一个 20 kΩ,那么增益计算公式如下:
输入电阻尽量靠近LTK5128的输入管脚,可以减小PCB板上噪声的干扰。
3、
、偏置电容
模拟基准准旁路电容(CBYP)是最关键的电容并与几个重要性能相关,在从关闭模拟启动或复位时,CBYP
决定了放大器开启的速度。第二个功能是减少电源与输出驱动信号耦合时制造的噪声,这些噪声来自于内部
模拟基准或放大器等其它器件,降低了LTK5128的PSRR和THD+N性能。
4、
、欠压保护(UVLO)
LTK5128
具有低电压检测电路,当电源电压下降到2.0V以下时,LTK5128关闭输出,直到VDD≥2.2V时
器件再次开启回到正常状态。
5、
、电源去耦
LTK5128
是高性能CMOS音频放大器,需要足够的电源退耦以保证输出THD和PSRR尽可能小。电源的退
耦需要两个不同类型的电容来实现。为了更高的频率响应和减小噪声,一个适当等效串联电阻(ESR)的陶




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl