Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Advanced Search

              



Part Name


NS4158 Datasheet(PDF) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. NS4158
Description  Breaking sound (NCN) function, software,
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 
 13 page
background image
N
NS
S4
41
15
58
8
5W单声道D类音频功放
Nsiway
1133
6 NCNOFF 模式下的音频输出信号
7 NCN 模式下的音频输出信号
9.3
NS4158 应用参数设置
9.3.1
增益计算
NS4158 增益通过外接输入电阻 Ri 设置,总增益计算公式为 Av=360k/(10k+Ri)。
9.3.2
输入电容Ci和输入电阻Ri选择
输入电容和输入电阻构成高通滤波器,截止频率为 fc=1/(2π*(Ri+10k)*Ci)。在 Ri 已经确定的情况
下,根据截止频率 fc 就可以计算出
Ci。
9.3.3
旁路电容Cb选择
Cb 决定 NS4158 静态工作点的稳定性,所以当开启有爆裂的输入信号时它的值非常关键。Cb 越大,
芯片的输出倾斜到静态直流电压(即
VDD/2)越慢,则开启的爆裂声越小。Cb 取 1uF 可得到一个“滴答
”和“爆裂声”都较小的关断功能。
9.3.4
电源滤波电容选择
在放大器的应用中,电源的旁路设计很重要,特别是对应用方案的噪声性能及电源电 压抑制性
能。设计中要求滤波电容尽量靠近芯片电源脚。典型的电容为
10uF 的电容并上 0.1uF 的陶瓷电容。
9.3.5
工作模式设置
NS4158 有两种工作模式:不防破音(NCNOFF)模式和防破音(NCN)模式。通过软件或者硬件都可以设
置芯片工作在不同的模式。




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl