Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Advanced Search

              



Part Name


NS4158 Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. NS4158
Description  Breaking sound (NCN) function, software,
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 
 5 page
background image
N
NS
S4
41
15
58
8
5W单声道D类音频功放
Nsiway
55
1
功能说明
NS4158 是一款 5W 高效率的单声道 D 类音频功放。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻
内置方式减少了外部元件、
PCB 面积和系统成本。NS4158 在 5V 的工作电压时,能够提供 5W 的输出功
率。
NS4158 带防破音(NCN)功能。可以通过软件或者硬件设置放大器工作在两种工作模式:不防破音
(NCNOFF)模式和防破音(NCN)模式。软件是通过一线脉冲控制,硬件是通过电平控制。应用非常灵活。
NS4158 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并
且利用扩频技术充分优化全新电路设计,高达
90%以上的效率更加适合低电压,高功率输出的音频系
统。
NS4158 提供 SOP8 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
2
主要特性
带防破音(
NCN)功能,软件或者硬件设置工作模式
输出功率(
1% THD、5V 电源): 2.6W(4Ω 负载), 3.2W(3Ω 负载), 4.0W(2Ω 负载)
工作电压范围:
2.5V~5.5V
0.1%THD+N(1.5W 输出功率、5V 电源)
优异的全带宽
EMI 抑制能力
优异的“上电,掉电”噪声抑制
高达
90%的效率
PSRR:-80dB(217Hz)
过流保护、过热保护、欠压保护
SOP8 封装
3
应用领域
手提电脑
台式电脑
低压音响系统
4
典型应用电路
1 NS4158/U 典型应用电路




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl