Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Advanced Search

              



Part Name


NS4158 Datasheet(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. NS4158
Description  Breaking sound (NCN) function, software,
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

 6 page
background image
N
NS
S4
41
15
58
8
5W单声道D类音频功放
5
极限参数
1 芯片最大物理极限值
参数
最小值
最大值
单位
说明
电源电压
1.8
6
V
储存温度
-65
150
oC
输入电压
-0.3
VDD
V
ESD 电压
8000
V
结温
150
oC
推荐工作温度
-40
85
oC
推荐工作电压
2.2
5.25
热阻
JC(SOP8)
20
oC/W
JA(SOP8)
80
oC/W
焊接温度
220
oC
15 秒内
注:在极限值之外或任何其他条件下,芯片的工作性能不予保证。
6
电气特性
限定条件:(
TA=25℃,VDD=5.0V)
2 NS4158 电气特性
符号
参数
测试条件
最小值
标准值
最大值
单位
VDD
电源电压
2.5
5. 5
V
IDD
电源静态电流
VDD =5.0V,
VIN=0V,No load
4
mA
ISD
关断漏电流
VCTRL =0V
1
µA
VOS
输出失调电压
10
40
mV
RO
输出电阻
3
K
217Hz
-80
dB
PSRR
电源抑制比
20KHz
-72
dB
CMRR
共模抑制比
-70
dB
fSW
调制频率
VDD =2.2V to 5.25V
350
kHz
η
效率
Po=2.5W,RL =4Ω,
VDD =5V
90
%
NCNOFF
0.4VDD
VDD
VIH
高电平输入电压
(软件设置模式)
NCN
0.9
VDD
VIL
低电平输入电压
(软件设置模式)
SHUTDOWN
0
0.2
V
THI
CTRL 高电平时间
(软件设置模式)
1
12
us
TLO
CTRL 低电平时间
(软件设置模式)
1
12
us
TOFF
CTRL 关断时间
(软件设置模式)
100
us
NCNOFF 模式
0.4VDD
VDD
NCN 模式
0.9
1/3VDD
0.4VDD
VCTRL
CTRL 阀值
(硬件设置模式)
SHUTDOWM 模式
0.2
V
Nsiway
66




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl