Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CX-39A Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CX-39A
Description  SENSORE FOTOELETTRICO ECONOMICO, COMPATTO, CON AMPLIFICATORE INCORPORATO
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

CX-39A Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CX-39A Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39A Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39A Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39A Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39A Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39A Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39A Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39A Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-39A Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
40
Compattezza
Non influenzabile dalla luce fluorescente
Economico
La profondità è di soli 20mm.
Non influenzabile dalla luce fluore-
scente ad alta frequenza anche se con
frequenza simile a quella propria di
funzionamento.
Dotato delle funzioni di base, facile da
usare e a basso costo.
Montaggio versatile
Selezionare il modello di staffa adatto
alla propria installazione fra i tipi dispo-
nibili.
Montaggio affiancato di due sensori
Resistenza all’acqua
I sensori a catarifrangente con filtri
polarizzatori (CX-39A o CX-39B) sono
dotati della funzione automatica anti
mutue interferenze che permette il
montaggio affiancato di due sensori.
Il sensore ha grado di protezione IP67
e staffe di montaggio in acciaio inossi-
dabile (fornibili su richiesta).
(*) Tener presente che, se esposto all’acqua
durante il funzionamento, il sensore può rile-
vare anche l’acqua stessa.
20mm
31mm
12mm
CX-31
(a sbarramento)
CX-39
(a catarifrangente con filtri polarizzatori)
7m
0.1 to 2.5m
Funzioni di base
e facilità d’uso
SENSORE
FOTOELETTRICO
ECONOMICO, COMPATTO,
CON AMPLIFICATORE
INCORPORATO
CX-30
Conforme Direttive EMC
Da 0.1 a 2.5m


Similar Part No. - CX-39A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EUROQUARTZ limited
CX-3-SM EUROQUARTZ-CX-3-SM Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM1 EUROQUARTZ-CX-3-SM1 Datasheet
119Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0A EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0A Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0B EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0B Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0C EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0C Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
More results

Similar Description - CX-39A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
DS2200 ETC2-DS2200 Datasheet
752Kb / 2P
   Scanner Laser ultra compatto
LA-300 ETC1-LA-300 Datasheet
362Kb / 10P
   SENSORE A BARRIERA ANALOGICA LED
FZ800ED-CON-254 ETC-FZ800ED-CON-254 Datasheet
75Kb / 1P
   CON
logo
National Semiconductor ...
LM3554 NSC-LM3554 Datasheet
154Kb / 4P
   Synchronous Boost Con
logo
Glenair, Inc.
189-007NH11S GLENAIR-189-007NH11S Datasheet
214Kb / 2P
   Fiber-Con Backshell
189-007 GLENAIR-189-007 Datasheet
693Kb / 2P
   Fiber-Con Backshell
logo
List of Unclassifed Man...
100286 ETC-100286 Datasheet
223Kb / 1P
   RevPi Con CAN
Version: EN 1.2
logo
ERNI Electronics
354871 ERNI-354871 Datasheet
53Kb / 1P
   Male Con. E48 Solder
384600 ERNI-384600 Datasheet
51Kb / 1P
   Male Con. C48 solder
384586 ERNI-384586 Datasheet
48Kb / 1P
   Male Con. C32 solder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com