Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

DSS-401MS22R Datasheet(PDF) 6 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

Part # DSS-401MS22R
Description  DIA SURGE SUPPRESSOR (DSS)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Direct Link  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor

DSS-401MS22R Datasheet(HTML) 6 Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

Back Button DSS-401MS22R Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401MS22R Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401MS22R Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401MS22R Datasheet HTML 5Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401MS22R Datasheet HTML 6Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401MS22R Datasheet HTML 7Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401MS22R Datasheet HTML 8Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401MS22R Datasheet HTML 9Page - Mitsubishi Electric Semiconductor DSS-401MS22R Datasheet HTML 10Page - Mitsubishi Electric Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
■テーピング
アキシャルテーピング
S
0.8
以下  0.8max.
t
3.2
以上  3.2min.
R
テープから端子が出ないこと。
Z
1.0
以下 1.0max.
1.2
以下 1.2max.
1.0
以下 1.0max.
1.2
以下 1.2max.
T
6.0
±1.0
L1-L2
1
以下  1max.
P
5.0
±0.5
A21
A11
W
記 号
DSP,
高電圧DSP
26
+1.5
−0.0
52
+2.0
−1.0
1
以下  1max.
10.0
±0.5
A22
A12
DSS,
高電圧DSS
26
+1.5
−0.0
52
+2.0
−1.0
R
S
T
S
T
W
L1
L2
t
Z
P
ラジアルテーピング
(※高電圧DSP及び高電圧DSSシリーズは対応しておりません。)
W1
W
P0
D0
H1
H0
P2
P
P1
F
D0
φ4.0±0.2
H1
32.2
以下(32.2max.)
H0
16.0
±0.5
W1
9.0
±0.5
W
18.0
F
5.0
±0.5
P2
6.35
±1.3
P1
3.85
±0.5
P0
12.7
±0.3
P
12.7
±1.0
記 号
DSP
寸法
DSS
寸法
+1.0
−0.5
Taping
Axial taping
Terminal must not project from tape.
Symbol
DSP, High voltage DSP
(mm)
DSS, High voltage DSS
(mm)
Radial taping
(
※High voltage DSP and high voltage DSS is not provided in this form.)
Symbol
DSP Dimensions (mm)
DSS Dimensions (mm)
W2
W1
W0
W
F
P2
P1
P0
P
12.7
±1.0
12.7
±0.3
3.85
±0.5
6.35
±1.0
5.0
±0.5
18.0
±1.0 −0.5
13.0
±0.5
9.0
±0.5
3.0
AB
C
D
EW1
W2
r
Max.
t2
φ180.0
+0
φ60
+1
φ13.0±0.2
R10.5±0.4
-0
-3
2.0±0.5
9.0±0.3
11.4±1.0
0.5
t1
H2
H1
 h
I
L
D0
H0
15.0
±2.5
4.0
±0.2
11.0
Max.
1.0
Max.
2.0
Max.
32.0
Max.
3.5
Min.
0.6
±0.3
1.5
Max.
記 号
寸 法
許容差
寸 法
許容差
Symbol
Dimensions
Tolerance
Dimensions
Tolerance
記 号
Symbol
P2
Embossed coating
P1
P0
t2
t1
D0
W0
H2
W2
W1
W
E
C
D
A
L
F
GH
E
Embossed compopent compartment
Sprocke: hole
D C
J
B2
t 1
K
B1
B
W1
W2
r
A
F
1
H1
引出し方向
樹脂コート
包装記号
Packing code
シリーズ
Series
T
CSA30
2,000
H0
L
P
△h
△h
ラジアルテーピング(DBシリーズ);D04F Radial taping (DB Series);D04F
SMDテーピング(CSAシリーズ) SMD Taping (CSA Series)
プラスチックリール(標準型)
Reel
プラスチックキャリアテープ
部品挿入くぼみ角穴
送り丸穴
Plastic carrier tape
リール
Reel
包装数量
Packing Qty
A
形状
単位 unit (mm)
単位 unit (mm)
単位 unit (mm)
B
C
DE
F
G
HJ
K
L
t1
1.85±0.05
CSA30
mark
mark
形状
CSA30
3.50±0.05
8.0±0.1
3.50±0.05 1.75±0.1
4.0±0.1
2.00±0.05
4.0±0.1 φ1.55±0.05 1.80±0.05 φ1.05±0.05
0.25以下
20


Similar Part No. - DSS-401MS22R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Advantech Co., Ltd.
DSS-4250 ADVANTECH-DSS-4250 Datasheet
1Mb / 4P
   42 All-in-One Digital Signage Station
DSS-4270 ADVANTECH-DSS-4270 Datasheet
1Mb / 4P
   42 All-in-One Digital Signage Station
DSS-4270PFA ADVANTECH-DSS-4270PFA Datasheet
1Mb / 4P
   42 All-in-One Digital Signage Station
logo
List of Unclassifed Man...
DSS-4832-100R ETC-DSS-4832-100R Datasheet
126Kb / 1P
   Surface Mount Drum Core Power Inductors
DSS-4832-101R ETC-DSS-4832-101R Datasheet
126Kb / 1P
   Surface Mount Drum Core Power Inductors
More results

Similar Description - DSS-401MS22R

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Protek Devices
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_11 Datasheet
807Kb / 9P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_07 Datasheet
81Kb / 6P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP0640SA PROTEC-PP0640SA Datasheet
118Kb / 6P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
logo
Shindengen Electric Mfg...
KP20NU11 SHINDENGEN-KP20NU11 Datasheet
201Kb / 4P
   Thyristor Surge Suppressor
logo
Guangdong Juxing Electr...
TB120S JUXING-TB120S Datasheet
1Mb / 4P
   SURGE SUPPRESSOR BRIDGE
logo
Shindengen Electric Mfg...
KU10NU11 SHINDENGEN-KU10NU11 Datasheet
143Kb / 4P
   THYRISTOR Surge suppressor
logo
Protek Devices
PP0640SA PROTEC-PP0640SA_12 Datasheet
808Kb / 9P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
PP_SM PROTEC-PP_SM_15 Datasheet
534Kb / 10P
   THYRISTOR SURGE SUPPRESSOR
logo
Guangdong Juxing Electr...
TB120B JUXING-TB120B Datasheet
1Mb / 4P
   SURGE SUPPRESSOR BRIDGE
logo
Protek Devices
RV120-30 PROTEC-RV120-30 Datasheet
113Kb / 1P
   120V RV SURGE SUPPRESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com