Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

S5N-215LV Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # S5N-215LV
Description  AC Solid State Relay
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

S5N-215LV Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  S5N-215LV Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers S5N-215LV Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers S5N-215LV Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers S5N-215LV Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers S5N-215LV Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
88
http://www.jelsystem.co.jp
E-mail:ssr@jelsystem.co.jp
※本カタログの掲載内容については改良等の為変更する場合があります。ご使用に際しては、納入仕様書等でご確認ください。
※不明な点は弊社までお問い合わせください。
S5C-215V, S5N-215V
記 号
S5C-
S5C-
S5C-
S5N-
S5N-
S5N-
単 位
Item
Symbols
215LV
215MV
215HV
215LV
215MV
215HV
Units
基準電源電圧
120、240
VACrms
Rated Line Voltage
最大負荷電流
IOMAX
15
AACrms
Maximum Load Current
最大使用電源電圧
VOMAX
264
VACrms
Maximum Load Voltage
ピーク繰り返しオフ電圧
VDRM
600
V
Peak Repetitive Off State Voltage
ピーク 1 サイクルサージオン電流
ISURGE
150(50Hz)
A
Peak 1 Cycle Surge Current
周波数
f
50、60
Hz
Frequency
最大入力電圧
VIMAX
8
18
28
8
18
28
VDC
Maximum Input Voltage
入力抵抗
RIN
270 ± 20 % 680 ± 20 % 1500±20% 270 ± 20 % 680 ± 20 % 1500±20%
Ω
Input Impedance
耐電圧
VISO
3,000
1 分間(入力-出力-ケース間)
(Rh40 ∼ 60 %)
VACrms
Dielectric Strength
絶縁抵抗
RISO
108 以上 DC500V(入力-出力-ケース間)
(Rh40 ∼ 60 %)
Ω
Isolation Resistance
動作温度範囲
TOPR
−20∼+80
Operating Temperature Range
保存温度範囲
TSTG
−30∼+100
Storage Temperature Range
■ 定 格 Ratings
(Ta=25℃)
項  目
記 号
S5C-
S5C-
S5C-
S5N-
S5N-
S5N-
単 位
Item
Symbols
215LV
215MV
215HV
215LV
215MV
215HV
Units
使用電源電圧範囲
VO
35 ∼ 264
VACrms
Load Voltage Range
開路時漏れ電流
ILEK
5.0 以下(VO = 200V)
mAACrms
Off State Leakage Current
接触電圧降下
VSAT
1.5 以下
VACrms
On State Voltage Drop
最小動作電流
IOMIN
100
mA
Minimum Load Current
入力電圧範囲
VI
4∼ 8
8∼18
18 ∼ 28
4∼ 8
8∼18
18 ∼ 28
VDC
Input Voltage Range
ピックアップ電圧
VP
4 以下
8 以下
18 以下
4 以下
8 以下
18 以下
VDC
Pick-up Voltage
ドロップアウト電圧
VD
1以上
VDC
Drop-out Voltage
ターンオン時間
TON
1/2 Cycle + 1ms 以下
1ms 以下
Turn On Time
ターンオフ時間
TOFF
1/2 Cycle + 1ms 以下
Turn Off Time
入出力間容量
CIO
80 以下
PF
Capacitance
ゼロクロス機能
有 Built In
無 Not Built In
Zero Cross Turn On
海外安全規格
UL、CSA、VDE、TUV
Approved Standards
■ 特 性 Electrical Characteristics
(Ta=25℃)
・・


Similar Part No. - S5N-215LV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Samsung semiconductor
S5N8943B SAMSUNG-S5N8943B Datasheet
263Kb / 22P
   G.Lite ADSL Analog Front End IC
S5N8944B SAMSUNG-S5N8944B Datasheet
183Kb / 21P
   G.Lite ADSL Transceiver for CO and CPE
S5N8947 SAMSUNG-S5N8947 Datasheet
407Kb / 49P
   MCU for ADSL/Cable Modem
S5N8947X SAMSUNG-S5N8947X Datasheet
407Kb / 49P
   MCU for ADSL/Cable Modem
S5N8950 SAMSUNG-S5N8950 Datasheet
203Kb / 19P
   G.dmt ADSL Transceiver for CO and CPE
More results

Similar Description - S5N-215LV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Solid State Optronic
STR8043 SSOUSA-STR8043 Datasheet
374Kb / 8P
   AC Solid State Relay
logo
Willow Technologies Ltd
SERIESCA WILLOW-SERIESCA Datasheet
182Kb / 4P
   AC Solid-State Relay
logo
celduc-relais
STA07220 CELDUC-STA07220 Datasheet
79Kb / 2P
   AC Solid State Relay
logo
List of Unclassifed Man...
JC202PC2 ETC1-JC202PC2 Datasheet
66Kb / 4P
   AC Solid State Relay
logo
Sensitron
SCP-5285 SENSITRON-SCP-5285 Datasheet
55Kb / 3P
   AC SOLID STATE RELAY
logo
Clare, Inc.
CPC1945Y CLARE-CPC1945Y_1 Datasheet
92Kb / 4P
   AC Solid State Relay
CPC1945Y CLARE-CPC1945Y Datasheet
122Kb / 4P
   AC Solid State Relay
CPC1965G CLARE-CPC1965G Datasheet
121Kb / 4P
   AC Solid State Relay
logo
celduc-relais
SPA07420 CELDUC-SPA07420 Datasheet
78Kb / 2P
   AC Solid State Relay
logo
Clare, Inc.
CPC1945G CLARE-CPC1945G_1 Datasheet
93Kb / 4P
   AC Solid State Relay
CPC1965G CLARE-CPC1965G_1 Datasheet
93Kb / 4P
   AC Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com