Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

KH39GM2-851 Datasheet(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # KH39GM2-851
Description  KH56QM2-951
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

KH39GM2-851 Datasheet(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  KH39GM2-851 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers KH39GM2-851 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers KH39GM2-851 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers KH39GM2-851 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers KH39GM2-851 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers KH39GM2-851 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers KH39GM2-851 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers KH39GM2-851 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
■コネクタリード
800タイプ
KH39
モータ機種名
標準価格(円)
KH39EM2-851
3,800
モータ価格
バイ
ポーラ
■特徴
●高トルク
従来品に比べ1.3倍の出力
装置の高速、高機能化が可能
●低騒音
従来品に比べ約 -7dBA
1.8deg/step.
39mm
■外形図
(39)
31±0.2
4-M3×0.5
DEPTH 2.5MIN
16.5±0.5
L
2±0.2
NAME PLATE
PIN No.
No.11
No.1
300
+40
0
(3.5)
C-25
KHシリーズ
2相
ステッピングモータ
&ドライバ
■標準仕様
■パルス−トルク特性
[共通仕様]
絶縁階級
E種相当
絶縁抵抗
絶縁耐力
使用温度範囲
温度上昇
K
500V DC 100MΩ min.
500V AC
50Hz 1min.
0∼+50
70
ステップ角
deg./step
電圧
V
電流
A/φ
抵抗
Ω/φ
インダクタンス
mH/φ
最大静止トルク
mN・m(gf・cm)
ディテントトルク
mN・m(gf・cm)
ロータイナーシャ
g・cm2
1.8
3.6
0.6
6
5.5
78(800)
7.9(80)
14
KH39EM2-851
1.8
4
0.67
6
6.8
118(1200)
9.8(100)
19
KH39FM2-851
1.8
4.6
0.65
7
9.8
157(1600)
11.8(120)
27
KH39GM2-851
KH39EM2-851
KH39FM2-851
KH39GM2-851
SPEED r/min
PULL-OUT
PULL-IN
0
1000
2000
3000
0
300
600
900
PULSE RATE (PPS)
PULL-OUT
PULL-IN
0
1000
2000
3000
0
300
600
900
PULSE RATE (PPS)
Driv. =FSD2B2P12
(SS2B003)
Excil. =2(phase)
Volt. =24(V)
Curr. =0.67(A)
Driv. =FSD2B2P12
(SS2B003)
Excil. =2(phase)
Volt. =24(V)
Curr. =0.6(A)
SPEED r/min
PULL-OUT
PULL-IN
0
1000
2000
0
300
600
PULSE RATE (PPS)
Driv. =FSD2B2P12
(SS2B003)
Excil. =2(phase)
Volt. =24(V)
Curr. =0.65(A)
SPEED r/min
■結線方法
RED
YELLOW
BLUE
WHITE
STEP
1
2
3
4
赤 RED
黄 YELLOW
青 BLUE
−−+
下記励磁シーケンスにて、出力軸側より見て
時計方向回転
PHR-11(PIN NO.)
3
5
7
9
励磁相(PHASE)
A
A
B
B
リード線色
COROR OF LEAD
赤青黄白
RED
BLUE YELLOW WHITE
機種名
■コネクタ仕様
KH39
シリーズ
メーカ名
日本圧着端子(JST)
ハウジング型式
ZHR-11
コンタクト型式
SZH-002T-0.5
リード線
AWG#26,UL1061
機種名
L(mm)
KH39EM2-851
20.8
KH39FM2-851
27
KH39GM2-851
31
質量(g)
110
160
240
ハイブリット型
ステッピングモータ
KH39FM2-851
3,800
KH39GM2-851
3,800
ドライバ
C-24


Similar Part No. - KH39GM2-851

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
KH39GM2 ETC1-KH39GM2 Datasheet
155Kb / 2P
   HIGH TORQUE, LOW VIBRATION AND LOW NOISE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com