Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

4A034MH5 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 4A034MH5
Description  4A034MH5
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

4A034MH5 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  4A034MH5 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 4A034MH5 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 4A034MH5 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 4A034MH5 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device 4A034MH5 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
4A034MH5
No.7429-1/5
No.
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
特長
・バッファ。
・25V 動作が可能。
・低電力損失。
・高速動作。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
DC 電源電圧
VDD
− 0.3 ∼+ 25
V
入力電圧
VIN
− 0.3 ∼ VDD+ 0.3
V
出力電圧
VOUT
− 0.3 ∼ VDD+ 0.3
V
入力電流
IIN
±10
mA
出力電流
IOUT
±75
mA
許容損失
PD
セラミック基板(600mm2×0.8mm)装着時
0.8
W
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
推奨動作条件 Recommended Operating Conditions / Ta=25℃
unit
DC 電源電圧
VDD
3∼+ 25
V
入力電圧
VIN
0∼ VDD
V
出力電圧
VOUT
0∼ VDD
V
出力電流
IOUT VDD=25V
± 50
mA
入力上昇・下降時間
∆t / ∆vVDD <5V
≦ 100
ns / V
VDD ≧5V
20
ns / V
動作周囲温度
Topr
− 40 ∼+ 85
単体品名表示:XF
N7429
注文コード No. N7429
D2503
D2503 TS IM ◎佐藤 TA-3908
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
半導体ニューズ No.N6481 とさしかえてください。
4A034MH5
エクセレントパワーデバイス
バッファ
外形図 2217
(unit : mm)
2.0
0.65
0.3
0.15
1
32
4
5
12
3
54
(Bottom view)
(Top view)
1 : NC
2 : IN
3 : GND
4 : OUT
5 : VDD
SANYO : MCPH5
真理値表
IN
OUT
H: 高レベル電圧
LL
L: 低レベル電圧
HH


Similar Part No. - 4A034MH5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
4A032MH5 SANYO-4A032MH5 Datasheet
57Kb / 5P
   4A032MH5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com