Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HYMP532S646-E3 Datasheet(PDF) 6 Page - Hynix Semiconductor

Part # HYMP532S646-E3
Description  200pin Unbuffered DDR2 SDRAM SO-DIMMs based on 512 Mb 1st ver.
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HYNIX [Hynix Semiconductor]
Direct Link  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

HYMP532S646-E3 Datasheet(HTML) 6 Page - Hynix Semiconductor

Back Button HYMP532S646-E3 Datasheet HTML 2Page - Hynix Semiconductor HYMP532S646-E3 Datasheet HTML 3Page - Hynix Semiconductor HYMP532S646-E3 Datasheet HTML 4Page - Hynix Semiconductor HYMP532S646-E3 Datasheet HTML 5Page - Hynix Semiconductor HYMP532S646-E3 Datasheet HTML 6Page - Hynix Semiconductor HYMP532S646-E3 Datasheet HTML 7Page - Hynix Semiconductor HYMP532S646-E3 Datasheet HTML 8Page - Hynix Semiconductor HYMP532S646-E3 Datasheet HTML 9Page - Hynix Semiconductor HYMP532S646-E3 Datasheet HTML 10Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
Rev. 1.0 / Feb. 2005
6
1200pin Unbuffered DDR2 SDRAM SO-DIMMs
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
512MB(64Mbx64) : HYMP564S648-E3/C4
CK E 0
DQ S 0
OD T 0
D0
/ C S
O D T
C K E
DQ S 0
DQ S
/D Q S 0
/D Q S
DM 0
DM
DQ 0
I/O 0
DQ 1
I/O 1
DQ 2
I/O 2
DQ 3
I/O 3
DQ 4
I/O 4
DQ 5
I/O 5
DQ 6
I/O 6
I/ O 7
DQ7
D1
/C S
O D T
C K E
DQ S 1
DQ S
/D Q S 1
/D Q S
DM 1
DM
DQ 8
I/O 0
DQ 8
I/O 1
DQ 1 0
I/O 2
DQ 1 1
I/O 3
DQ 1 2
I/O 4
DQ 1 3
I/O 5
DQ 1 4
I/O 6
I/O 7
DQ 1 5
D2
/C S
O D T
C K E
DQ S 2
DQ S
/D Q S 2
/D Q S
DM 2
DM
DQ 1 6
I/O 0
DQ 1 7
I/O 1
DQ 1 8
I/O 2
DQ 1 9
I/O 3
DQ 2 0
I/O 4
DQ 2 1
I/O 5
DQ 2 2
I/O 6
I/O 7
DQ 2 3
D3
/C S
O D T
C K E
DQ S 3
DQ S
/D Q S 3
/D Q S
DM 3
DM
DQ 2 4
I/O 0
DQ 2 5
I/O 1
DQ 2 6
I/O 2
DQ 2 7
I/O 3
DQ 2 8
I/O 4
DQ 2 9
I/O 5
DQ 3 0
I/O 6
I/O 7
DQ 3 1
SC L
SD A
A0
A1
A2
Se r ia l P D
SC L
SD A
WP
SA 0
SA 1
D5
/ C S
O D T
C K E
DQ S 5
DQ S
/D Q S 5
/D Q S
DM 5
DM
DQ 4 0
I/O 0
DQ 4 1
I/O 1
DQ 4 2
I/O 2
DQ 4 3
I/O 3
DQ 4 4
I/O 4
DQ 4 5
I/O 5
DQ 4 6
I/O 6
I/ O 7
DQ 4 7
D6
/ C S
O D T
C K E
DQ S 6
DQ S
/D Q S 6
/D Q S
DM 6
DM
DQ 4 8
I/O 0
DQ 4 9
I/O 1
DQ 5 0
I/O 2
DQ 5 1
I/O 3
DQ 5 2
I/O 4
DQ 5 3
I/O 5
DQ 5 4
I/O 6
I/ O 7
DQ 5 5
D7
/ C S
O D T
C K E
DQ S 0
DQ S
/D Q S 0
/D Q S
DM 0
DM
DQ 5 6
I/O 0
DQ 5 7
I/O 1
DQ 5 8
I/O 2
DQ 5 9
I/O 3
DQ 6 0
I/O 4
DQ 6 1
I/O 5
DQ 6 2
I/O 6
I/ O 7
DQ 6 3
D4
/C S
O D T
C K E
DQ S4
DQ S
/D Q S 4
/D Q S
DM 4
DM
DQ 3 2
I/ O 0
DQ 3 3
I/ O 1
DQ 3 4
I/ O 2
DQ 3 5
I/ O 3
DQ 3 6
I/ O 4
DQ 3 7
I/ O 5
DQ3 8
I/ O 6
I/O 7
DQ3 9
/S 1
N.C .
OD T 1
N.C.
CK E1
N.C.
3
Ω+ /− 5%
BA 0 - B A1
3
Ω +/- 5 %
A0 - A N
/R A S
/C A S
/W E
SD R A M S D 0 - 7
SD R A M S D 0 - 7
SD R A M S D 0 - 7
SD R A M S D 0 - 7
SD R A M S D 0 - 7
4 lo ad s
CK0
/C K 0
4 lo a d s
CK1
/C K 1
V
DD
SP D
V
DD
V RE F
V
SS
Se r ia l P D
S DRA M S DO - D7
S DRA M S DO - D 7 , V DD a n d V DDQ
SD R AM S D O - D 7 , SPD
1 . R es is tor v a lu es a r e 22 O h m + /- 5%
No te s :


Similar Part No. - HYMP532S646-E3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hynix Semiconductor
HYMP532U646-E3 HYNIX-HYMP532U646-E3 Datasheet
442Kb / 24P
   240pin DDR2 SDRAM Unbuffered DIMMs based on 512 Mb 1st ver.
HYMP532U646-E3/C4 HYNIX-HYMP532U646-E3/C4 Datasheet
442Kb / 24P
   240pin DDR2 SDRAM Unbuffered DIMMs based on 512 Mb 1st ver.
HYMP532U64P6-E3 HYNIX-HYMP532U64P6-E3 Datasheet
442Kb / 24P
   240pin DDR2 SDRAM Unbuffered DIMMs based on 512 Mb 1st ver.
HYMP532U64P6-E3/C4 HYNIX-HYMP532U64P6-E3/C4 Datasheet
442Kb / 24P
   240pin DDR2 SDRAM Unbuffered DIMMs based on 512 Mb 1st ver.
More results

Similar Description - HYMP532S646-E3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hynix Semiconductor
HYMP512U648 HYNIX-HYMP512U648 Datasheet
442Kb / 24P
   240pin DDR2 SDRAM Unbuffered DIMMs based on 512 Mb 1st ver.
HYMP512R728 HYNIX-HYMP512R728 Datasheet
599Kb / 24P
   240pin Registered DDR2 SDRAM DIMMs based on 512 Mb 1st ver.
HMP512U6FFP8C-Y5 HYNIX-HMP512U6FFP8C-Y5 Datasheet
441Kb / 25P
   240pin DDR2 SDRAM Unbuffered DIMMs based on 512 Mb F ver.
HMP164S6EFR6C-C4 HYNIX-HMP164S6EFR6C-C4 Datasheet
521Kb / 23P
   200pin Unbuffered DDR2 SDRAM SO-DIMMs
HMP351S6AFR8C-Y5 HYNIX-HMP351S6AFR8C-Y5 Datasheet
294Kb / 17P
   200pin Unbuffered DDR2 SDRAM SO-DIMMs based on 2Gb version A
HYMD512M646BF8-D43 HYNIX-HYMD512M646BF8-D43 Datasheet
1Mb / 17P
   200pin Unbuffered DDR SDRAM SO-DIMMs based on 512Mb B ver. (FBGA)
HYMD564M646BL6-D43 HYNIX-HYMD564M646BL6-D43 Datasheet
178Kb / 17P
   200pin Unbuffered DDR SDRAM SO-DIMMs based on 512Mb B ver. (TSOP)
HYMD216M646DL6-D43 HYNIX-HYMD216M646DL6-D43 Datasheet
738Kb / 23P
   200pin Unbuffered DDR SDRAM SO-DIMMs based on 256Mb D ver. (TSOP)
HMP564P7FFP8C-Y5 HYNIX-HMP564P7FFP8C-Y5 Datasheet
493Kb / 24P
   240pin Registered DDR2 SDRAM DIMMs based on 512 Mb F ver.
HYMP564R72CP8-E3 HYNIX-HYMP564R72CP8-E3 Datasheet
274Kb / 26P
   240pin Registered DDR2 SDRAM DIMMs based on 512 Mb C ver.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com