Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TUSB6250 Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Part # TUSB6250
Description  USB 2.0 TO ATA/ATAPI BRIDGE CONTROLLER
Download  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TUSB6250 Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TUSB6250 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TUSB6250 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TUSB6250 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TUSB6250 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TUSB6250 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TUSB6250 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TUSB6250 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TUSB6250 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TUSB6250 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 124 page
background image
Contents
iii
SLLS535A − January 2004
TUSB6250
Contents
Section
Page
1
Controller Description
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Acronyms and Terms
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Main Features
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Universal Serial Bus (USB)
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Microcontroller Unit (MCU)
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
ATA/ATAPI Interface Controller
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
General Feature
2−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Device Block Diagrams
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Device Parameter Information
4−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Pin Diagram
4−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Terminal Functions
4−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Device Operation
4−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1
Device Master Reset
4−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2
Clock Generation
4−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.3
Device Initialization
4−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Architecture Overview
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Controller Brief Data Flow
5−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Overview of Major Function Blocks
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
USB 2.0 UTMI-Compliant PHY
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2
USB 2.0 Parallel Interface Engine (PIE)
5−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3
USB Buffer Manager (UBM)
5−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4
Embedded Microcontroller Unit (MCU)
5−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.5
ATA/ATAPI Interface Controller
5−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.6
I2C Interface Controller
5−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Other Major Features
5−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Unique Power-On Sequencing to the Storage Device
5−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2
Die-ID Based USB Device Serial Number
5−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Microcontroller Unit (MCU)
6−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
MCU Memory Map
6−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2
Internal XDATA Space [E000
→ F0F9]
6−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3
MCU Control and Status Registers (in SFR and ESFR Space)
6−8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1
PCON: Power Control Register (at SFR 87h)
6−9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2
RTKTM: RTK Timer Register (at ESFR F6h)
6−9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.3
WDCSR: Watchdog Timer Control and Status Register (at ESFR FBh)
6−10
. . . . . . . . . . . .
6.3.4
MCUCNFG: MCU Configuration Register (at ESFR FCh)
6−10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.5
PWONSUSP: Power-On Reset and Suspend Detection Register (at ESFR FDh)
6−11
. . .
7
Interrupts
7−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
8051 Interrupt and Status Registers
7−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.1
IE: Interrupt Enable Register (SFR at A8)
7−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.2
IP: Interrupt Priority Register (SFR at B8)
7−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.3
IE1: Interrupt Enable Register (SFR at E8)
7−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.4
IP1: Interrupt Priority Register (SFR at F8)
7−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.5
TCON: Timer/Counter Control Register (SFR at 88)
7−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2
Additional Interrupt Sources
7−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.1
VECINT: Vector Interrupt Register (ESFR at F7)
7−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - TUSB6250

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TUSB6250 TI1-TUSB6250 Datasheet
478Kb / 125P
[Old version datasheet]   USB 2.0 To ATA/ATAPI Bridge Controller
TUSB6250PFC TI1-TUSB6250PFC Datasheet
478Kb / 125P
[Old version datasheet]   USB 2.0 To ATA/ATAPI Bridge Controller
TUSB6250PFCG4 TI1-TUSB6250PFCG4 Datasheet
478Kb / 125P
[Old version datasheet]   USB 2.0 To ATA/ATAPI Bridge Controller
TUSB6250PFCR TI1-TUSB6250PFCR Datasheet
478Kb / 125P
[Old version datasheet]   USB 2.0 To ATA/ATAPI Bridge Controller
More results

Similar Description - TUSB6250

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TUSB6250PFC TI1-TUSB6250PFC Datasheet
478Kb / 125P
[Old version datasheet]   USB 2.0 To ATA/ATAPI Bridge Controller
logo
List of Unclassifed Man...
GL811USB ETC-GL811USB Datasheet
291Kb / 36P
   USB 2.0 to ATA / ATAPI Bridge Controller
GL811E ETC-GL811E Datasheet
1Mb / 35P
   USB 2.0 to ATA / ATAPI Bridge Controller
logo
GENESYS LOGIC
GL811E GENESYS-GL811E Datasheet
750Kb / 33P
   USB 2.0 to ATA / ATAPI Bridge Controller
GL811S GENESYS-GL811S Datasheet
935Kb / 5P
   USB 2.0 to ATA/ATAPI Bridge Controller
logo
SMSC Corporation
USB97C201 SMSC-USB97C201_03 Datasheet
423Kb / 59P
   USB 2.0 ATA/ ATAPI Controller
USB97C202 SMSC-USB97C202_07 Datasheet
189Kb / 19P
   USB 2.0 ATA/ATAPI Controller
USB97C201 SMSC-USB97C201 Datasheet
385Kb / 59P
   USB 2.0 ATA/ ATAPI Controller
logo
Cypress Semiconductor
CY7C68300A CYPRESS-CY7C68300A Datasheet
157Kb / 26P
   EZ-USB AT2 USB 2.0 to ATA/ATAPI Bridge
CY7C68300A CYPRESS-CY7C68300A_05 Datasheet
488Kb / 21P
   EZ-USB AT2??USB 2.0 To ATA/ATAPI Bridge
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com