Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LAN8187 Datasheet(PDF) 6 Page - SMSC Corporation

Part # LAN8187
Description  High-Performance MII and RMII 10/100 Ethernet PHY with HP Auto-MDIX
Download  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SMSC [SMSC Corporation]
Direct Link  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

LAN8187 Datasheet(HTML) 6 Page - SMSC Corporation

Back Button LAN8187 Datasheet HTML 2Page - SMSC Corporation LAN8187 Datasheet HTML 3Page - SMSC Corporation LAN8187 Datasheet HTML 4Page - SMSC Corporation LAN8187 Datasheet HTML 5Page - SMSC Corporation LAN8187 Datasheet HTML 6Page - SMSC Corporation LAN8187 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation LAN8187 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation LAN8187 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation LAN8187 Datasheet HTML 10Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 66 page
background image
High-Performance MII and RMII 10/100 Ethernet PHY with HP Auto-MDIX
Datasheet
Revision 0.6 (02-24-06)
6
SMSC LAN8187/LAN8187I
DATASHEET
List of Tables
Table 2.1 LAN8187/LAN8187I 64-PIN TQFP Pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 3.1 MII Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 3.2 LED Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 3.3 Management Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 3.4 Boot Strap Configuration Inputs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 3.5 General Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 3.6 10/100 Line Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 3.7 Analog References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 3.8 No Connect Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 3.9 Power Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 4.1 4B/5B Code Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 4.2 MII/RMII Signal Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 4.3 Boot Strapping Configuration Resistors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 5.1 Control Register: Register 0 (Basic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 5.2 Status Register: Register 1 (Basic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 5.3 PHY ID 1 Register: Register 2 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 5.4 PHY ID 2 Register: Register 3 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 5.5 Auto-Negotiation Advertisement: Register 4 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 5.6 Auto-Negotiation Link Partner Base Page Ability Register: Register 5 (Extended) . . . . . . . . . 35
Table 5.7 Auto-Negotiation Expansion Register: Register 6 (Extended). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 5.8 Auto-Negotiation Link Partner Next Page Transmit Register: Register 7 (Extended) . . . . . . . 35
Table 5.9 Register 8 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 5.10 Register 9 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 5.11 Register 10 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 5.12 Register 11 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 5.13 Register 12 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 5.14 Register 13 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 5.15 Register 14 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 5.16 Register 15 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 5.17 Silicon Revision Register 16: Vendor-Specific. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 5.18 Mode Control/ Status Register 17: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 5.19 Special Modes Register 18: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 5.20 Reserved Register 19: Vendor-Specific. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 5.21 Register 24: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 5.22 Register 25: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 5.23 Register 26: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 5.24 Special Control/Status Indications Register 27: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 5.25 Special Internal Testability Control Register 28: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 5.26 Interrupt Source Flags Register 29: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 5.27 Interrupt Mask Register 30: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 5.28 PHY Special Control/Status Register 31: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 5.29 SMI Register Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 5.30 Register 0 - Basic Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 5.31 Register 1 - Basic Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 5.32 Register 2 - PHY Identifier 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 5.33 Register 3 - PHY Identifier 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 5.34 Register 4 - Auto Negotiation Advertisement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 5.35 Register 5 - Auto Negotiation Link Partner Ability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 5.36 Register 6 - Auto Negotiation Expansion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 5.37 Register 16 - Silicon Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 5.38 Register 17 - Mode Control/Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 5.39 Register 18 - Special Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 5.40 Register 27 - Special Control/Status Indications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46


Similar Part No. - LAN8187

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SMSC Corporation
LAN8187 SMSC-LAN8187 Datasheet
987Kb / 72P
   짹15kV ESD Protected MII/RMII Fast-Ethernet PHY with HP Auto-MDIX and SMSC flexPWRTM
LAN8187 SMSC-LAN8187 Datasheet
1Mb / 78P
   짹15kV ESD Protected MII/RMII 10/100 Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX & flexPWR짰 Technology
LAN8187-JT SMSC-LAN8187-JT Datasheet
987Kb / 72P
   짹15kV ESD Protected MII/RMII Fast-Ethernet PHY with HP Auto-MDIX and SMSC flexPWRTM
LAN8187-JT SMSC-LAN8187-JT Datasheet
1Mb / 78P
   짹15kV ESD Protected MII/RMII 10/100 Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX & flexPWR짰 Technology
LAN8187I SMSC-LAN8187I Datasheet
987Kb / 72P
   짹15kV ESD Protected MII/RMII Fast-Ethernet PHY with HP Auto-MDIX and SMSC flexPWRTM
More results

Similar Description - LAN8187

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Microchip Technology
LAN8710A MICROCHIP-LAN8710A Datasheet
1Mb / 82P
   Small Footprint MII/RMII 10/100 Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX
Revision 1.4 08-23-12
logo
SMSC Corporation
LAN8187 SMSC-LAN8187_06 Datasheet
987Kb / 72P
   짹15kV ESD Protected MII/RMII Fast-Ethernet PHY with HP Auto-MDIX and SMSC flexPWRTM
LAN8710A SMSC-LAN8710A Datasheet
1Mb / 82P
   Small Footprint MII/RMII 10/100 Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX and flexPWR Technology
LAN8187 SMSC-LAN8187_11 Datasheet
1Mb / 78P
   짹15kV ESD Protected MII/RMII 10/100 Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX & flexPWR짰 Technology
logo
Microchip Technology
LAN8740A MICROCHIP-LAN8740A Datasheet
1Mb / 136P
   Small Footprint MII/RMII 10/100 Energy Efficient Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX and flexPWR짰 Technology
07/14/15
logo
SMSC Corporation
LAN8710 SMSC-LAN8710 Datasheet
1Mb / 79P
   MII/RMII 10/100 Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX and flexPWR Technology in a Small Footprint
logo
Microchip Technology
LAN8741A MICROCHIP-LAN8741A Datasheet
1,012Kb / 106P
   Small Footprint MII/RMII 10/100 Energy Efficient Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX and flexPWR짰 Technology
07/14/15
LAN9250 MICROCHIP-LAN9250 Datasheet
2Mb / 421P
   Integrated Ethernet PHY with HP Auto-MDIX
01/27/15
LAN8720AI-CP MICROCHIP-LAN8720AI-CP Datasheet
1Mb / 29P
   Small Footprint RMII 10/100 Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX Support
Revision 1.4 08-23-12
logo
SMSC Corporation
LAN8720A SMSC-LAN8720A Datasheet
1Mb / 79P
   Small Footprint RMII 10/100 Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX Support
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com