Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TMS28F400AST60CDCDL Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Part # TMS28F400AST60CDCDL
Description  524288 BY 8-BIT/262144 BY 16-BIT AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
Download  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS28F400AST60CDCDL Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TMS28F400AST60CDCDL Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TMS28F400AST60CDCDL Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TMS28F400AST60CDCDL Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TMS28F400AST60CDCDL Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TMS28F400AST60CDCDL Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TMS28F400AST60CDCDL Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMS28F400AST60CDCDL Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMS28F400AST60CDCDL Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMS28F400AST60CDCDL Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 80 page
background image
TMS28F004Axy, TMS28F400Axy
524288 BY 8-BIT/262144 BY 16-BIT
AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
SMJS829A – JANUARY 1996 – REVISED AUGUST 1997
3
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251–1443
description
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
device symbol nomenclature
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
functional block diagram
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
architecture
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
block memory maps
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
boot-block data protection
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
parameter block
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
main block
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
data protection
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
command-state machine (CSM)
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
operation
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
command definitions
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
status register
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
byte-wide or word-wide mode selection
11
. . . . . . . . . . . . . . . .
command-state machine (CSM) operations
13
. . . . . . . . . . .
clear status register
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
read operations
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
programming operations
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erase operations
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
automatic power-saving mode
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
reset / deep power-down mode
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
power-supply detection
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
absolute maximum ratings
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
capacitance
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS28F004ASy and TMS28F400ASy
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS28F004AEy and TMS28F400AEy
33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS28F004AMy and TMS28F400AMy
44
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS28F004AFy and TMS28F400AFy
52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TMS28F004AZy and TMS28F400AZy
62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parameter Measurement Information
71
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mechanical data – DBJ (R-PDSO-G44)
78
. . . . . . . . . . . . . . . . .
mechanical data – DCD (R-PDSO-G**)
79
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Table of Contents
description
The TMS28F400Axy is a 524 288 by 8 bits / 262 144 by 16 bits (4 194 304-bit), boot-block flash memory that can
be electrically block-erased and reprogrammed. The TMS28F400Axy is organized in a blocked architecture
consisting of:
D One 16K-byte protected boot block
D Two 8K-byte parameter blocks
D One 96K-byte main block
D Three 128K-byte main blocks
Table 1 lists the five different voltage configurations available for ordering. Operation as a 512K-byte (8-bit) or
a 256K-word (16-bit) organization is user-definable.
Table 1. VCC/VPP Voltage Configurations, Temperature, and Speeds Matrix
DEVICE CONFIGURATION
DEVICE
READ (VCC)
PROGRAM/ERASE (VPP)
TEMPERATURE
(TA)
ACCESS SPEEDS – 5-V(3.3-V) VCC
TMS28F400ASy
33 V
± 03 Vor5V±10%
5V
±10% or 12 V±5%
0
°C to 70°C
60(110), 70(130), 80(150) ns
TMS28F400ASy
3.3 V
± 0.3 V or 5 V±10%
5 V
±10% or 12 V±5%
–40
°C to 85°C
60(110), 70(130), 80(150) ns
TMS28F400AEy
2 7 to 3 6Vor5V
±10%
5V
±10% or 12 V±5%
0
°C to 70°C
60(110), 70(130), 80(150) ns
TMS28F400AEy
2.7 to 3.6 V or 5 V
±10%
5 V
±10% or 12 V±5%
–40
°C to 85°C
60(110), 70(130), 80(150) ns
TMS28F400AMy
33 V
± 03 Vor5V±10%
12 V
±10%
0
°C to 70°C
60(110), 70(130), 80(150) ns
TMS28F400AMy
3.3 V
± 0.3 V or 5 V±10%
12 V
±10%
–40
°C to 85°C
60(110), 70(130), 80(150) ns
0
°C to 70°C
60, 70, 80 ns
TMS28F400AFy
5 V
±10%
5 V
±10% or 12 V±5%
–40
°C to 85°C
60, 70, 80 ns
–40
°C to 125°C†
70, 80, 90 ns
0
°C to 70°C
60, 70, 80 ns
TMS28F400AZy
5 V
±10%
12 V
±10%
–40
°C to 85°C
60, 70, 80 ns
–40
°C to 125°C†
70, 80, 90 ns
† Only the 44-pin PSOP is offered in the –40
°C to 125°C temperature range.
NOTE 1: All configurations are available in the TMS28F004Axy (8 bit configuration only) and top or bottom boot.


Similar Part No. - TMS28F400AST60CDCDL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TMS28F400AST TI1-TMS28F400AST Datasheet
1Mb / 80P
[Old version datasheet]   AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F400AST70BDBJE TI1-TMS28F400AST70BDBJE Datasheet
1Mb / 80P
[Old version datasheet]   AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F400AST70BDCDE TI1-TMS28F400AST70BDCDE Datasheet
1Mb / 80P
[Old version datasheet]   AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F400AST80BDBJE TI1-TMS28F400AST80BDBJE Datasheet
1Mb / 80P
[Old version datasheet]   AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
More results

Similar Description - TMS28F400AST60CDCDL

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TMS28F004AEB TI1-TMS28F004AEB Datasheet
1Mb / 80P
[Old version datasheet]   524288 BY 8-BIT/262144 BY 16-BIT AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F002AXY TI-TMS28F002AXY Datasheet
1Mb / 79P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT/131072 BY 16-BIT AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS29F400B TI-TMS29F400B Datasheet
670Kb / 51P
[Old version datasheet]   524288 BY 8-BIT/262144 BY 16-BIT FLASH MEMORIES
TMS28F200BZT TI-TMS28F200BZT Datasheet
405Kb / 29P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT/131072 BY 16-BIT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F400BZT TI-TMS28F400BZT Datasheet
404Kb / 29P
[Old version datasheet]   8-BIT/262144 BY 16-BIT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS29F800T TI-TMS29F800T Datasheet
685Kb / 51P
[Old version datasheet]   1048576 BY 8-BIT/ 524288 BY 16-BIT FLASH MEMORIES
TMS28F008AEB TI1-TMS28F008AEB Datasheet
696Kb / 52P
[Old version datasheet]   1 048 576 BY 8-BIT/524 288 BY 16-BIT AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS28F008AXY TI-TMS28F008AXY Datasheet
714Kb / 52P
[Old version datasheet]   1 048 576 BY 8-BIT/524 288 BY 16-BIT AUTO-SELECT BOOT-BLOCK FLASH MEMORIES
TMS29F002B TI1-TMS29F002B Datasheet
453Kb / 38P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT FLASH MEMORIES
TMS29F002RB TI1-TMS29F002RB Datasheet
517Kb / 41P
[Old version datasheet]   262144 BY 8-BIT FLASH MEMORIES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com