Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SA12 Datasheet(PDF) 3 Page - Cirrus Logic

Part # SA12
Description  PULSE WIDTH MODULATION AMPLIFIERS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APEX [Cirrus Logic]
Direct Link  http://www.cirrus.com
Logo APEX - Cirrus Logic

SA12 Datasheet(HTML) 3 Page - Cirrus Logic

  SA12 Datasheet HTML 1Page - Cirrus Logic SA12 Datasheet HTML 2Page - Cirrus Logic SA12 Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic SA12 Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
APEX MICROTECHNOLOGY CORPORATION • TELEPHONE (520) 690-8600 • FAX (520) 888-3329 • ORDERS (520) 690-8601 • EMAIL prodlit@apexmicrotech.com
3
TYPICAL PERFORMANCE
GRAPHS
SA12
���������������������
��
���
��
���
���
����������������������������
��
��
��
���
��
��
��
��
��
��
��
���
���
���
���
����������������������������
�������������������������
�� �� �� ��� ��� ��� ������
�������
��
��
��
���
���
��
���
�����������������������
��������������������������
��
��
��
��
���
�����������������
�����
�����
��
����
��
��
��
���
�������������
��
��
���
��������������������������
������������������
��
���
����������������������
��������������
���
��
��
���
��
��
��
���
�����������
���������������
��� ��� �
�� �� �� ��� ���
��
��
��
��
���
���
���
���
������������������������
���������������������
���������
������������
������
���������
��������
���������
������������������������
���
���
��
�����������������������
�����
���
��
���
���
���
����������������������
�������������������������
��� �
�� �� �� ��� ���
����
����
����
����
�����
�����
�����
�����
�����
���
�����������������������������
�������������
���
���
���
���
��
��
�����������������������
��
��
��
��
�����������������
��
��
��
���
���
�����
����
�����
�����
����
�����
������������������
��
��
�������������������
��
��
��


Similar Part No. - SA12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SA12 TSC-SA12 Datasheet
234Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressor
logo
Pan Jit International I...
SA12 PANJIT-SA12 Datasheet
169Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power)
logo
First Components Intern...
SA12 FCI-SA12 Datasheet
178Kb / 4P
   5.0V to 170V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Changzhou Shunye Electr...
SA12 SY-SA12 Datasheet
660Kb / 4P
   GLASS PASSIVAED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shunye Enterprise
SA12 SHUNYE-SA12 Datasheet
659Kb / 4P
   GLASS PASSIVAED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Similar Description - SA12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cirrus Logic
SA08 APEX-SA08 Datasheet
239Kb / 4P
   PULSE WIDTH MODULATION AMPLIFIERS
MSA240 CIRRUS-MSA240 Datasheet
214Kb / 5P
   Pulse Width Modulation Amplifiers
SA09 CIRRUS-SA09 Datasheet
521Kb / 7P
   Pulse Width Modulation Amplifiers
SA12 CIRRUS-SA12 Datasheet
201Kb / 5P
   Pulse Width Modulation Amplifiers
SA07 APEX-SA07 Datasheet
276Kb / 5P
   PULSE WIDTH MODULATION AMPLIFIERS
SA08 CIRRUS-SA08 Datasheet
201Kb / 5P
   Pulse Width Modulation Amplifiers
SA08 APEX-SA08_06 Datasheet
239Kb / 4P
   PULSE WIDTH MODULATION AMPLIFIERS
SA07 CIRRUS-SA07 Datasheet
524Kb / 7P
   Pulse Width Modulation Amplifiers
SA12 APEX-SA12_07 Datasheet
268Kb / 4P
   PULSE WIDTH MODULATION AMPLIFIERS
logo
AUK corp
S494P AUK-S494P_1 Datasheet
353Kb / 9P
   Pulse Width Modulation
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com