Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MIC800 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # MIC800
Description  Controleur de servos de radiocommande par liasion serie
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MIC800 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MIC800 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC800 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC800 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC800 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC800 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC800 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC800 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC800 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MIC 800 -
© MICTRONICS
Page 7 sur 8
MIC 800
www.mictronics.net
Programmation de l’adresse au moyen de mini-interrupteurs DIL
Les entrées de sélection d’adresse AD0 à AD2 sont ramenées au niveau logique haut au
moyen de résistances de tirage de 10 k
Ω (en pratique de 4,7 kΩ à 22 kΩ). Les interrupteurs
DIL permettent de mettre au niveau bas les entrées AD0 à AD2 en fonction de l’adresse
choisie (voir tableau ci-avant).
Si l’adresse doit être programmée de façon fixe, la liaison de AD0, AD1 ou AD2 à la masse
doit être directe. La liaison à VCC peut être directe ou via une résistance de tirage de 4,7 à
22 k
Ω. Attention ! Il ne faut pas laisser les lignes d’adresse en l’air car leur niveau est alors
indéfini.
Connexion de plusieurs circuits sur une même liaison série
La figure présentée page suivante montre comment connecter de 1 à 8 MIC 800 sur une seule
et même liaison série.


Similar Part No. - MIC800

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Micrel Semiconductor
MIC8021-0001 MICREL-MIC8021-0001 Datasheet
40Kb / 2P
   Semicustom High-Voltage Array Summary Information
MIC8021-0002 MICREL-MIC8021-0002 Datasheet
40Kb / 2P
   Semicustom High-Voltage Array Summary Information
MIC803 MICREL-MIC803 Datasheet
258Kb / 10P
   3-Pin Microprocessor Supervisor Circuit with Open-Drain Reset Output
MIC803 MICREL-MIC803 Datasheet
612Kb / 12P
   3-Pin Microprocessor Supervisor Circuit with Open-Drain Reset Output
MIC803-26D2VC3 MICREL-MIC803-26D2VC3 Datasheet
258Kb / 10P
   3-Pin Microprocessor Supervisor Circuit with Open-Drain Reset Output
More results

Similar Description - MIC800

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PWMF HAMMOND-PWMF Datasheet
68Kb / 1P
   Pied de montage - Serie PW
PBMF HAMMOND-PBMF Datasheet
65Kb / 1P
   Pied de montage - Serie PB
SHGM HAMMOND-SHGM Datasheet
83Kb / 2P
   Petits generateurs de chaleur par rayonnement de 10-30 W
PWIN HAMMOND-PWIN Datasheet
52Kb / 1P
   Ecrou de fixation pour rail - Serie PW
18PP HAMMOND-18PP Datasheet
54Kb / 1P
   Panneaux perfores pour armoires de la serie C3R
N1JPP HAMMOND-N1JPP Datasheet
53Kb / 1P
   Panneaux perfores pour armoires de la serie N1J
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
   TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
   Gestionnaire de cables de toit
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
   ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
   Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com