1 / 3 page
MDQ100
单 相 整 流 桥 模 块
http://www.tech-sem.com
Page 1 of 3
2004-05
参 数 值
符号
参
数
测 试 条 件
结温
Tj(°C) 最小 典型
最大
单位
IO
直流输出电流
单相全波整流电路, TC=100°C
150
100
A
VRRM
反向重复峰值电压
VRRM tp=10ms
VRSM=VRRM+200V
150
600
1800
V
IRRM
反向重复峰值电流
at VRRM
150
10
mA
IFSM
正向不重复浪涌电流
1.50
KA
I
2t
浪涌电流平方时间积
10ms 正弦半波
VR=0.6VRRM
150
11.4
A
2s*103
VFO
门槛电压
0.80
V
rF
斜率电阻
150
4.5
m
Ω
VFM
正向峰值电压
IFM=100A
25
1.53
V
Rth(j-c)
热阻抗(结至壳)
单面散热
0.24
°C /W
Rth(c-h)
热阻抗(壳至散热器)
单面散热
0.07
°C /W
Viso
绝缘电压
50Hz,R.M.S,t=1min,Iiso:1mA(max)
2500
V
安装扭矩(M5)
1.5
N·m
Fm
安装扭矩(M6)
3.0
N·m
Tstg
贮存温度
-40
150
°C
Wt
质量
430
g
Outline
410F4
IO
100A
VRRM
600~1800V
IFSM
1.5
KA
I
2t
11.4
10
3A2S
特点:
芯片与底板电气绝缘,2500V 交流电压
全压接结构,优良的温度特性和功率循
环能力
体积小,重量轻
典型应用:
仪器设备的直流电源
PWM 变频器的输入整流电源
逆变焊机