Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

EMVH100ADA221MH63G Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # EMVH100ADA221MH63G
Description  EMVH500ADA330MF80G
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

EMVH100ADA221MH63G Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  EMVH100ADA221MH63G Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers EMVH100ADA221MH63G Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
表面実装対応
高温度・縦形チップ部品(125℃)
CAT. No. 1001I
低 ESR 化、高リプル電流化。
10 ∼ 50V
125℃ 1,000 ∼ 5,000 時間保証。
定格電圧範囲 10 ∼ 450V。
自動車電装品等の高温用途に最適。
EIAJ 外形寸法登録制度登録部品
(F60、H63、HA0、JA0)
製品サイズφ 6.3 × 5.7L ∼φ 18 × 21.5L。
◆規格表
高温度
面実装
(20℃、
120Hz)
(20℃、
2分値)
(20℃、
120Hz)
(120Hz)
F60∼JA0
KE0∼MN0
F60∼JA0
KE0∼MN0
カテゴリ温度範囲
定格電圧範囲
静電容量許容差
漏れ電流
損失角の正接
(tanδ)
温度特性
インピーダンス比
右表の値以下
耐久性
高温無負荷特性
許容洗浄条件
項  目
−40∼+125℃
10∼450Vdc
±20%
(M)
定格電圧
(Vdc
F60∼JA0
I=0.01CVまたは3μAのうちいずれか大なる値以下
I=0.04CV+100
KE0∼MN0
I=0.03CVまたは4μAのうちいずれか大なる値以下
I:漏れ電流
(μA)
C:静電容量
(μF)
V:定格電圧
(Vdc
定格電圧
(Vdc
tanδ
(Max.)
但し、1,000μFを超えるものについては、1,000μFを増す毎に0.02を加えた値とする。
定格電圧
(Vdc
Z
(−25℃)
/Z
(+20℃)
Z
(−40℃)
/Z
(+20℃)
Z
(−25℃)
/Z
(+20℃)
Z
(−40℃)
/Z
(+20℃)
125℃において定格電圧を規定時間印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること
規定時間
F60∼H63(10∼100V)
:1,000時間
HA0∼JA0(10∼100V)
:2,000時間
KE0∼MN0(10∼100V) :5,000時間
KE0∼MN0(160∼450V) :2,000時間
静電容量変化率
初期値の±30%以内
損失角の正接
初期規格値の300%以下
漏れ電流
初期規格値以下
125℃において電圧を印加せず1,000時間
(350∼450WV:500時間)
放置後、
20℃に復帰させ試験前処理
(JIS C 5102 4.4項)
の後、
測定を
行なったとき、
下記を満足すること
定格電圧
10∼50Vdc
63∼450Vdc
静電容量変化率
初期値の±30%以内
初期値の±30%以内
損失角の正接
初期規格値の300%以下
初期規格値の300%以下
漏れ電流
初期規格値以下
初期規格値の500%以下
テクニカルノート 6項「基板洗浄について」をご参照下さい
(尚、定格電圧63∼450Vdcは洗浄対策品ではありません)
性      能
10V
0.24
0.22
10V
3
6
4
8
16V
0.20
0.18
16V
2
4
3
6
25V
0.16
0.16
25V
2
4
2
4
35V
0.14
0.14
35V
2
3
2
3
50V
0.14
0.12
50V
2
3
2
3
63V
0.12
0.14
63V
2
3
2
3
80V
0.12
80V
2
3
160∼250V
0.20
160∼250V
3
6
400、
450V
0.24
400、
450V
6
10
100V
0.10
0.10
100V
2
3
2
3
(      )
10∼100Vdc
160∼450Vdc
耐洗浄
125℃化
サイズ拡大
MVH
MVK
サイズコード
F60
F80
H63
HA0
JA0
KE0
KG5
LH0
LN0
MH0
MN0
D
6.3
6.3
8
8
10
12.5
12.5
16
16
18
18
L
5.7
7.7
6.3
10.0
10.0
13.5
16.0
16.5
21.5
16.5
21.5
A
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
13.0
13.0
17.0
17.0
19.0
19.0
B
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
13.0
13.0
17.0
17.0
19.0
19.0
C
7.2
7.2
9.0
9.0
11.0
13.7
13.7
18.0
18.0
20.0
20.0
W
0.5∼0.8
0.5∼0.8
0.5∼0.8
0.7∼1.1
0.7∼1.1
1.0∼1.3
1.0∼1.3
1.0∼1.3
1.0∼1.3
1.0∼1.3
1.0∼1.3
P
1.9
1.9
2.3
3.1
4.5
4.2
4.2
6.5
6.5
6.5
6.5
◆寸法図(CE32 形)
[mm]
L±0.5
(注)
0.3以下
A±0.2
W
(注)F60、F80はL±0.3
ケース記号:F60∼MN0
ケース記号:LH0∼MN0(補助端子付き)
L±0.5
0.3以下
A±0.2
W
内:補助端子
◆表示
74H
47
35V
表示例
(F60∼JA0)
35V47μFの場合
MVH
0V
1000
16V
表示例
(KE0∼MN0)
16V1,000μFの場合
端子コード:A
端子コード:G
Upgrade!
RoHS指令
適合品
(1/2)


Similar Part No. - EMVH100ADA221MH63G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
United Chemi-Con, Inc.
EMVH100ADA221MH63G CHEMI-CON-EMVH100ADA221MH63G Datasheet
66Kb / 2P
   High heat resistance, 125C
logo
Nichicon corporation
EMVH100ADA221MH63G NICHICON-EMVH100ADA221MH63G Datasheet
420Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com