Electronic Components Datasheet Search |
|
IS61VPS51236A-200TQI Datasheet(PDF) 4 Page - Integrated Silicon Solution, Inc |
|
IS61VPS51236A-200TQI Datasheet(HTML) 4 Page - Integrated Silicon Solution, Inc |
4 / 34 page 4 Integrated Silicon Solution, Inc. — 1-800-379-4774 Rev. D 02/11/05 IS61VPS25672A,IS61LPS25672A IS61VPS51236A, IS61LPS51236A, IS61VPS102418A, IS61LPS102418A ISSI® PIN CONFIGURATION — 256K X 72, 209-Ball PBGA (TOP VIEW) 12 34 56 78 9 10 11 A DQg DQg A CE2 ADSP ADSC ADV CE2 A DQb DQb B DQg DQg BWc BWgNC BWE A BWb BWf DQb DQb C DQg DQg BWh BWdNC CE NC BWe BWa DQb DQb D DQg DQg VSS NC NC OE GW NC VSS DQb DQb E DQPg DQPc VDDQ VDDQ VDD VDD VDD VDDQ VDDQ DQPf DQPb F DQc DQc VSS VSS VSS NC VSS VSS VSS DQf DQf G DQc DQc VDDQ VDDQ VDD NC VDD VDDQ VDDQ DQf DQf H DQc DQc VSS VSS VSS NC VSS VSS VSS DQf DQf J DQc DQc VDDQ VDDQ VDD NC VDD VDDQ VDDQ DQf DQf K NC NC CLK NC VSS NC VSS NC NC NC NC L DQh DQh VDDQ VDDQ VDD NC VDD VDDQ VDDQ DQa DQa M DQh DQh VSS VSS VSS NC VSS VSS VSS DQa DQa N DQh DQh VDDQ VDDQ VDD NC VDD VDDQ VDDQ DQa DQa P DQh DQh VSS VSS VSS ZZ VSS VSS VSS DQa DQa R DQPd DQPh VDDQ VDDQ VDD VDD VDD VDDQ VDDQ DQPa DQPe T DQd DQd VSS NC NC MODE NC NC VSS DQe DQe U DQd DQd NC A A A A A NC DQe DQe V DQd DQd A A A A1 A A A DQe DQe W DQd DQd TMS TDI A A0 A TDO TCK DQe DQe 11 x 19 Ball BGA—14 x 22 mm2 Body—1 mm Ball Pitch PIN DESCRIPTIONS Symbol Pin Name A Address Inputs A0, A1 Synchronous Burst Address Inputs ADV Synchronous Burst Address Advance ADSP Address Status Processor ADSC Address Status Controller GW Global Write Enable CLK Synchronous Clock CE, CE2, CE2 Synchronous Chip Select BWx (x=a,b,c,d Synchronous Byte Write e,f,g,h) Controls Symbol Pin Name BWE Byte Write Enable OE Output Enable ZZ Power Sleep Mode MODE Burst Sequence Selection TCK, TDO JTAG Pins TMS, TDI NC No Connect DQx Data Inputs/Outputs DQPx Data Inputs/Outputs VDD 3.3V/2.5V Power Supply VDDQ Isolated Output Power Supply 3.3V /2.5V Vss Ground |
Similar Part No. - IS61VPS51236A-200TQI |
|
Similar Description - IS61VPS51236A-200TQI |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |