Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

W3HG128M64EEUXXXD4MG Datasheet(PDF) 3 Page - White Electronic Designs Corporation

Part # W3HG128M64EEUXXXD4MG
Description  1GB - 128Mx64 DDR2 SDRAM UNBUFFERED, SO-DIMM
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WEDC [White Electronic Designs Corporation]
Direct Link  http://www.whiteedc.com
Logo WEDC - White Electronic Designs Corporation

W3HG128M64EEUXXXD4MG Datasheet(HTML) 3 Page - White Electronic Designs Corporation

  W3HG128M64EEUXXXD4MG Datasheet HTML 1Page - White Electronic Designs Corporation W3HG128M64EEUXXXD4MG Datasheet HTML 2Page - White Electronic Designs Corporation W3HG128M64EEUXXXD4MG Datasheet HTML 3Page - White Electronic Designs Corporation W3HG128M64EEUXXXD4MG Datasheet HTML 4Page - White Electronic Designs Corporation W3HG128M64EEUXXXD4MG Datasheet HTML 5Page - White Electronic Designs Corporation W3HG128M64EEUXXXD4MG Datasheet HTML 6Page - White Electronic Designs Corporation W3HG128M64EEUXXXD4MG Datasheet HTML 7Page - White Electronic Designs Corporation W3HG128M64EEUXXXD4MG Datasheet HTML 8Page - White Electronic Designs Corporation W3HG128M64EEUXXXD4MG Datasheet HTML 9Page - White Electronic Designs Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
W3HG128M64EEU-D4
March 2006
Rev. 0
ADVANCED
3
White Electronic Designs Corporation • (602) 437-1520 • www.wedc.com
White Electronic Designs
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
A0
Serial PD
A1
A2
SA0 SA1
SDA
SCL
WP
VCCSPD
VCC
VREF
VSS
Serial PD
DDR2 SDRAMs
DDR2 SDRAMs
DDR2 SDRAMs, EEPROM
CS0#
3Ω
DQ0
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
DQ7
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQS0#
DQS0
DM0
DM CS# DQS DQS#
DQ32
DQ33
DQ34
DQ35
DQ36
DQ37
DQ38
DQ39
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQS4#
DQS4
DM4
DM CS# DQS DQS#
DQ8
DQ9
DQ10
DQ11
DQ12
DQ13
DQ14
DQ15
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQS1#
DQS1
DM1
DM CS# DQS DQS#
DQ40
DQ41
DQ42
DQ43
DQ44
DQ45
DQ46
DQ47
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQS5#
DQS5
DM5
DM CS# DQS DQS#
DQ16
DQ17
DQ18
DQ19
DQ20
DQ21
DQ22
DQ23
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQS2#
DQS2
DM2
DM CS# DQS DQS#
DQ48
DQ49
DQ50
DQ51
DQ52
DQ53
DQ54
DQ55
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQS6#
DQS6
DM6
DM CS# DQS DQS#
DQ24
DQ25
DQ26
DQ27
DQ28
DQ29
DQ30
DQ31
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQS3#
DQS3
DM3
DM CS# DQS DQS#
DQ56
DQ57
DQ58
DQ59
DQ60
DQ61
DQ62
DQ63
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQ
DQS7#
DQS7
DM7
DM CS# DQS DQS#
BA0-BA2
A0-A13
RAS#
CAS#
WE#
CKE0
ODT0
BA0-BA2: DDR2 SDRAMs
A0-A13: DDR2 SDRAMs
RAS#: DDR2 SDRAMs
CAS#: DDR2 SDRAMs
WE#: DDR2 SDRAMs
CKE0: DDR2 SDRAMs
ODT0: DDR2 SDRAMs
3Ω
DDR2 SDRAMs x 4
CK0
CK0#
DDR2 SDRAMs x 4
CK1
CK1#
100Ω
100Ω
NOTE: 1. All resistor values are 22 ohm unless otherwise specified.


Similar Part No. - W3HG128M64EEUXXXD4MG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
White Electronic Design...
W3HG2128M72ACER-AD6 WEDC-W3HG2128M72ACER-AD6 Datasheet
242Kb / 13P
   2GB - 2x128Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, w/PLL, VLP
W3HG2128M72ACER403AD6XG WEDC-W3HG2128M72ACER403AD6XG Datasheet
242Kb / 13P
   2GB - 2x128Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, w/PLL, VLP
W3HG2128M72ACER534AD6XG WEDC-W3HG2128M72ACER534AD6XG Datasheet
242Kb / 13P
   2GB - 2x128Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, w/PLL, VLP
W3HG2128M72ACER665AD6XG WEDC-W3HG2128M72ACER665AD6XG Datasheet
242Kb / 13P
   2GB - 2x128Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, w/PLL, VLP
W3HG2128M72ACER806AD6XG WEDC-W3HG2128M72ACER806AD6XG Datasheet
242Kb / 13P
   2GB - 2x128Mx72 DDR2 SDRAM REGISTERED, w/PLL, VLP
More results

Similar Description - W3HG128M64EEUXXXD4MG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Elpida Memory
EBE10UE8AEFA ELPIDA-EBE10UE8AEFA Datasheet
241Kb / 30P
   1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE11ED8AJWA ELPIDA-EBE11ED8AJWA Datasheet
255Kb / 29P
   1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE11UD8AHWA ELPIDA-EBE11UD8AHWA Datasheet
213Kb / 28P
   1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE10UE8ACFA ELPIDA-EBE10UE8ACFA Datasheet
242Kb / 29P
   1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE10UE8AFSA ELPIDA-EBE10UE8AFSA Datasheet
264Kb / 29P
   1GB DDR2 SDRAM SO-DIMM
EBE11UD8AGUA ELPIDA-EBE11UD8AGUA Datasheet
202Kb / 24P
   1GB DDR2 SDRAM SO-DIMM
logo
List of Unclassifed Man...
SEN01G64D1BG1MT-2A[W]R ETC2-SEN01G64D1BG1MT-2A[W]R Datasheet
680Kb / 14P
   1GB DDR2 . SDRAM SO-DIMM
logo
Elpida Memory
EBE10UE8AEWA ELPIDA-EBE10UE8AEWA Datasheet
241Kb / 30P
   1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE11UD8AHFA ELPIDA-EBE11UD8AHFA Datasheet
188Kb / 23P
   1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
EBE10UE8ACWB ELPIDA-EBE10UE8ACWB Datasheet
239Kb / 29P
   1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com