Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

5LN01N Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 5LN01N
Description  5LN01N
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

5LN01N Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  5LN01N Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 5LN01N Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 5LN01N Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 5LN01N Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
5LN01N
No.6558-1/4
5LN01N
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
特長
・低オン抵抗。
・超高速スイッチング。
・2.5V 駆動。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
50
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±10
V
ドレイン電流(DC)
ID
0.1
A
ドレイン電流(パルス)
IDP
PW ≦ 10
µs, duty cycle ≦ 1%
0.4
A
許容損失
PD
0.4
W
チャネル温度
Tch
150
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS ID=1mA, VGS=0
50
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=50V, VGS=0
10
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS= ± 8V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=10V, ID=100µA
0.4
1.3
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=10V, ID=50mA
0.13
0.18
S
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)1
ID=50mA, VGS=4V
6
7.8
RDS(on)2
ID=30mA, VGS=2.5V
7.1
9.9
RDS(on)3
ID=10mA, VGS=1.5V
10
20
入力容量
Ciss
VDS=10V, f=1MHz
6.6
pF
出力容量
Coss
VDS=10V, f=1MHz
4.7
pF
帰還容量
Crss
VDS=10V, f=1MHz
1.7
pF
次ページへ続く。
N6558
注文コード No. N6558
N チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用
52200
No.
外形図 2178
(unitmm)
1 : Source
2 : Drain
3 : Gate
SANYO:NP
5.0
4.0
0.5
0.45
0.45
4.0
0.44
1.3
1.3
12
3
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
52200 TS IM ◎祝田 TA-2033


Similar Part No. - 5LN01N

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
5LN01C SANYO-5LN01C Datasheet
33Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
logo
ON Semiconductor
5LN01C ONSEMI-5LN01C Datasheet
263Kb / 6P
   N-Channel Small Signal MOSFET
June, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
5LN01C-TB-E SANYO-5LN01C-TB-E Datasheet
441Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
logo
ON Semiconductor
5LN01C-TB-E ONSEMI-5LN01C-TB-E Datasheet
263Kb / 6P
   N-Channel Small Signal MOSFET
June, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
5LN01C-TB-H SANYO-5LN01C-TB-H Datasheet
441Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com