Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RTC-8563SA Datasheet(PDF) 1 Page - Epson ToYoCom

Part # RTC-8563SA
Description  RTC-8563SA
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Direct Link  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo EPSONTOYOCOM - Epson ToYoCom

RTC-8563SA Datasheet(HTML) 1 Page - Epson ToYoCom

  RTC-8563SA Datasheet HTML 1Page - Epson ToYoCom RTC-8563SA Datasheet HTML 2Page - Epson ToYoCom  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
61
RTC-8563SA/JE
■仕 様(特性)
絶対最大定格
動作条件
原 寸 大
項  目
供 給 電 圧
供 給 電 流
入 力 電 圧
出 力 電 圧
D C 入 力 電 流
D C 出 力 電 流
保存温度範囲
記 号
条  件
VDD端子
VDD-GND間
入力端子
CLKOUT, INT端子
単品の場合
I
2C-BUSアクセス400kHz時
Min.
Max.
単 位
VDD
IDD
VI
VO
TSTG
IO
II
−0.5
−50
GND-0.5
−10
−55
+6.5
50
VDD+0.5
10
+125
V
mA
V
C
mA
項  目
記 号
条  件
Min.
単 位
電源電圧範囲
計時電源電圧
VDD
VDD
動作温度範囲
TOPR
1.8
VLOW
−40
Max.
5.5
+85
C
V
発振特性
項  目
周 波 数 精 度
発振開始時間
エ ー ジ ン グ
記 号
条  件
Ta=+25
C,−10∼+70
C
VDD=3.0V
Ta=+25
C,VDD=3.0V
Ta=+25
C,VDD=1.2V∼5.5V
Ta=+25
C,VDD=3.0V
Ta=+25
C,VDD=1.8V
Max.
単 位
f /f0
tOP
周波数温度特性
周波数電圧特性
f /V
tSTA
fa
5±23
−120
+10
+2
3.0
±5.0
ppm
ppm
ppm/V
s
ppm/年
■端子接続図
14 13 12 11 10 9 8
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20191817161514131211
RTC-8563SA
RTC-8563JE
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
13
15
17
18
19
20
9
10
11
12
14
16
8563JE
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
8563SA
N.C
INT
SCL
N.C
N.C
N.C
SDA
GND
INT
N.C
N.C
N.C
VDD
N.C
N.C
N.C
N.C
CLKOUT
SCL
SDA
(GND)
VDD
CLKOUT
GND
■外形寸法図
(単位:mm)
10.1±0.2
7.3 max.
(0.75)
(0.75)
0.6
 833 6A
R8563
E
●RTC-8563SA(SOP 14pin)
●RTC-8563JE(VSOJ 20pin)
1.5 max.
1.3
0.22
0.65
DC特性
項  目
端 子 記 号
条  件
単位
Max.
Typ.
Min.
SDA
INT
CLKOUT
IDDO
fSCL=400kHz
VOL=0.4V,VDD=5V
VOL=0.4V,VDD=5V
VOL=0.4V,VDD=5V
VO=VDD or GND
fSCL=100kHz
fSCL=0Hz,VDD=5.0V
fSCL=0Hz,VDD=3.0V
fSCL=0Hz,VDD=2.0V
fSCL=0Hz,VDD=5.0V
fSCL=0Hz,VDD=3.0V
fSCL=0Hz,VDD=2.0V
IDD
IDD32K
VIL
VIH
IOL(SDA)
IOL
(CLKOUT)
IOL(INT)
ILO
VLOW
 8336A
R8563
E
電 源 電 流
(アクセス時)
電 源 電 流
(非アクセス時)
(CLKOUT=0Hz)
電 源 電 流
(非アクセス時)
(CLKOUT=32.768Hz)
“L”入力電圧
“H”入力電圧
“L”出力電圧
“L”出力電圧
電圧低 下 検 出
リ ー ク 電 流
“L”出力電圧
特記無き場合、VDD=1.8∼5.5V、Ta=−40∼+85
C
0.35
0.30
0.25
0.85
0.55
0.45
1.0
800
200
0.85
0.75
0.70
1.80
1.20
1.00
1
1.2
μA
mA
V
μA
V
−3
0.7×VDD
0.3×VDD
GND
VDD
−1
−1
−1
I C-Bus インタフェースリアルタイムクロックモジュール
2
●32.768kHzの水晶振動子を内蔵
●I
2C高速バス規格(400kHz)対応
●アラーム機能、タイマー機能周波数出力機能
 (32.768kHz、1024Hz、32Hz、1Hz)
●センチュリービット搭載により、西暦2000年以降にもスムーズに対応可能
●1.8∼5.5Vの幅広い動作電圧範囲、1.2∼5.5Vの幅広い時計電圧範囲
●低消費電流 250nA /2V(Typ.)
●小型パッケージ(SA:SOP-14Pin)
と薄型パッケージ(JE:VSOJ-20Pin)
 ラインナップ
※ I
2C-BUSは、PHILIPS ELECTRONICS N.V.の商標です。
Real time clock


Similar Part No. - RTC-8563SA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
RTC-8563SA ETC-RTC-8563SA Datasheet
416Kb / 2P
   IC-Bus interface real time clock module
More results

Similar Description - RTC-8563SA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AAEON Technology
RBC-1200-000 AAEON-RBC-1200-000 Datasheet
456Kb / 1P
   4-bay Battery Charger for RTC-1010/ RTC-1010M, RTC-1200
logo
Dallas Semiconductor
DS1904 DALLAS-DS1904 Datasheet
72Kb / 12P
   RTC iButton
logo
Epson ToYoCom
RTC-58321 EPSONTOYOCOM-RTC-58321 Datasheet
467Kb / 2P
   RTC-58321
logo
Abracon Corporation
ASTMK06 ABRACON-ASTMK06 Datasheet
3Mb / 5P
   RTC reference clock
06.17.2017
logo
AAEON Technology
RDS-411 AAEON-RDS-411 Datasheet
409Kb / 2P
   Rugged Docking Station for RTC-1010 / RTC-1010M
logo
Golledge Electronics Lt...
RV3049C2 GOLLEDGE-RV3049C2_18 Datasheet
749Kb / 5P
   RTC SPI Bus
RV3049C3 GOLLEDGE-RV3049C3_18 Datasheet
749Kb / 5P
   RTC SPI Bus
logo
Abracon Corporation
ASTMKH ABRACON-ASTMKH Datasheet
3Mb / 7P
   RTC reference clock
06.17.2017
logo
Texas Instruments
BQ32000 TI-BQ32000 Datasheet
513Kb / 20P
[Old version datasheet]   REAL-TIME CLOCK (RTC)
logo
Golledge Electronics Lt...
RV3029C2 GOLLEDGE-RV3029C2_18 Datasheet
748Kb / 5P
   RTC I C Bus
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com