Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CM5001 Datasheet(PDF) 8 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # CM5001
Description  CM5001
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

CM5001 Datasheet(HTML) 8 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button CM5001 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. CM5001 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. CM5001 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. CM5001 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. CM5001 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. CM5001 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. CM5001 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. CM5001 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. CM5001 Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
8位OTP单片机芯片CM5001
http://www.belling.com.cn
- 8 -
8/24/2006
Total 10 Pages
Wrote by dipeng
6.1
6.1
6.1
6.1 极限参数
极限参数
极限参数
极限参数
工作电压-------------------------------------- 2.4~5.5V
工作温度-------------------------------------- -40~85℃
IO 的输入范围-------------------------------
-0.6~VDD+0.6
IO 输出范围-----------------------------------
0~VDD
6.2
6.2
6.2
6.2 直流参数
直流参数
直流参数
直流参数
符号
参数
条件
最小
典型
最大
单位
FXT1
XTAL(3V)
稳定工作最高频率
11
MHz
FXT2
XTAL(5V)
稳定工作最高频率
20
MHz
ISB1
静态电流(5V)
所有输入接 VDD,输出悬浮,
WDT 关
1
uA
ISB2
静态电流(5V)
所有输入接 VDD,输出悬浮,
WDT 开
10.5
uA
ISB3
静态电流(3V)
所有输入接 VDD,输出悬浮,
WDT 开
2.9
uA
IOC1
工作电流(5v)
XT 模式 4M
4.7
5.5
mA
IOC2
工作电流(5v)
LP 模式 32K
4.4
5
mA
IOC3
工作电流(3v)
XT 模式 4M
1.2
1.4
mA
IOC4
工作电流(3v)
LP 模式 32K
0.85
1
mA
IOC5
工作电流(5v)
RC 模式 4M(10P,2.2K)
6.5
mA
IOC6
工作电流(3v)
RC 模式 4M(10P,2.2K)
2.15
mA
HS 模式
4M
20M
Hz
XT 模式
455K
11.092M
Hz
振荡范围
LP 模式
32K
455K
Hz
RC 振荡(5V)
10P 1.5K
4.3M
10P 2.2K
4M
10P 2.4K
3.6M
10P 3.6K
3M
10P 5.6K
2M
100P 5.6K
384K
VIH1
输入高电压(5v)
I/O
2
V
VIH2
输入高电压(3v)
I/O
2
V
VIL1
输入低电压(5v)
I/O
1
V
VIL2
输入低电压(3v)
I/O
0.6
V
VIL3
输入低电压(5v)
MRB
2
V
VIL4
输入低电压(3v)
MRB
1
V
IOH1
输出高电流(电压 5v) 输出接 0.7VDD
13.5
mA
IOH2
输出高电流(电压 3v) 输出接 0.7VDD
7.0
mA
IOL1
输出低电流(电压 5v) 输出接 0.3VDD
55
mA
IOL2
输出低电流(电压 3v) 输出接 0.3VDD
23
mA
上拉电阻
61K
Ω
下拉电阻
60K
Ω


Similar Part No. - CM5001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pan Jit International I...
CM5001 PANJIT-CM5001 Datasheet
40Kb / 2P
   HIGH CURRENT SILICON BRIDGE RECTIFIER(VOLTAGE 50 to 1000 Volts CURRENT - 50 Ampere)
CM50010 PANJIT-CM50010 Datasheet
40Kb / 2P
   HIGH CURRENT SILICON BRIDGE RECTIFIER(VOLTAGE 50 to 1000 Volts CURRENT - 50 Ampere)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com