Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BL55076 Datasheet(PDF) 5 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL55076
Description  BL55076
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL55076 Datasheet(HTML) 5 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL55076 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55076 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55076 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55076 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55076 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55076 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55076 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55076 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
BL55076
http://www.belling.com.cn
- 5 -
8/11/2006
Total 8 Pages
Wrote by 2006
二线
二线
二线
二线-
--
-串行通信总线协议
串行通信总线协议
串行通信总线协议
串行通信总线协议
两个受控于BL55076的二线-串行通信总线受控器地址(0111000和0111001)。受控器
最重要的最低位由输入SA0的连线决定,因此,如下的两种在相同二线-串行通信总线上的
BL55076能被区别:
(1) 在大型LCD应用中相同的二线-串行通信总线上达到16片BL55076;
(2) 两种不同类的LCD复合在相同的二线-串行通信总线上使用。
二线-串行通信总线如图4。发送第一个起始条件后,紧接着发送两个BL55076从地址中
的一个。所有SA0电平相同的BL55076同时响应从地址,但所有与SA0电平不同的BL55076
则与二线-串行通信总线的通讯无关。在寻址之后为一个或多个(m≥1个字节)指令字节
(COMMAND)
,用来定义所寻址的BL55076状态,指令字节中的最高位“C”用以标明是否是
最后一个指令字节,当C=“1”时表示后面的字节仍是指令字节;当C=“0”时则表明该字
节为最后一个指令字节。最后一个指令字节之后为一系列显示数据字节(DIS DATA),这
些显示数据存放在显示RAM中,由数据指针和子地址计数器指示的地址上。数据指针和子
地址计数器可自动变更,数据直接装载到指定的BL55076上,在每个字节之后的应答位由
A2、A1、A0寻址的BL55066提供,在主控器发送完最后一个字节后产生一个终止条件P。
图 4
3 BL55076的控制命令
BL55076 共有 5 个控制命令字。命令和数据都是以字节的形式发送到 BL55076,它们的
区别在于传送字节的最高位 C,当 C=1 时表示其后传送的字节仍是命令;C=0 表示其后传送
的字节是最后一个命令,接下来传送的是一系列数据。下面列出了常用的 4 个命令的细节:


Similar Part No. - BL55076

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL55076 BELLING-BL55076 Datasheet
400Kb / 8P
   BL55021
BL55076 BELLING-BL55076 Datasheet
326Kb / 7P
   BL55022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com