Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BL1302A57 Datasheet(PDF) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL1302A57
Description  BL1302A57
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL1302A57 Datasheet(HTML) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL1302A57 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1302A57 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
BL1302A57/S
http://www.belling.com.cn
- 3 -
8/28/2006
Total 12 Pages
Wrote by 2006
四、
四、
四、
四、
功能描述
功能描述
功能描述
功能描述
1)
启动
启动
启动
启动
当接通电源时,器件被内部上电复位线路初始化并进入 Power-down 状态。全部模拟线路和
大部分数字逻辑处于不活动状态,D
X 和 VFRO 端处于高阻态。要使器件 Power-up,必须在
MCLKR/PDN 端施加逻辑低电平或时钟,并在 FSX /或 FSR 端施加脉冲。从而有二种 Power-down
控制方式。其一是使 MCLK
R/PDN 处于高电平;另一方法是使 FSX 和 FSR 端连续地处于低电平,
在最后的 FX
S 或 FSR 脉冲后大约 2ms,器件将进入 Power-down 状态。第一个 FSX 或 FSR 将使器
件 Power-up。三态 PCM 数据输出 D
X 在第二个 FSX 脉冲到来前一直保持高阻态。
2)
同步工作
同步工作
同步工作
同步工作
同步工作时,发送和接受必须施加同一主钟。在这一方式下,MCLK
X 端必须加一时钟,
而 MCLK
R/PDN 端可用作 Power-down 控制。MCLKR/PDN 端的低电平使器件 Power- up,而高
电平使器件 Power-down。任一情况下,MCLK
X 均被选作发送和接收电路的主钟。
BCLKX 端必须施加位钟,而 BLKR/CLKSEL 端用于为 1.536MHZ,1.544MHZ 或 2.048MHZ
选择合适的内部分频器。位于 1.544MH
Z 工作,器件自动补偿每帧的第 193 个时钟脉冲。
BCLKR/CLKSEL 端为固定电平时,BCLKX 将同时作为发送与接收的位钟。右表示出工作
频率与 BCLK
R/CLKSEL 状态的对应关系。BCLKX 与 BCLKR 可以从 64KHZ 至 2.048MHZ,两者
频率不一定相等,但必须与 MCLK
X 同步。每一 FSX 脉冲启动一编码周期,上一编码周期的
PCM 码在 BCLKX 的上沿从 DX 端移出。八个位钟周期后,三态 DX 输出回到高阻态。在有 FSR
脉冲时,PCM 码在 BCLK
X(或 BCLKR,如果它是一个脉冲)的下沿经 DR 端锁存。FSX 和 FSR
须与 MCLK
X/R 同步。
3)
短帧同步工作
短帧同步工作
短帧同步工作
短帧同步工作
器件可以用短帧同步或长帧同步脉冲。刚上电时,器件处于短帧方式。在此方式下帧同步
脉冲 FS
X 和 FSR 必须为一个位钟周期长,定时关系见短帧定时图。在 FSX 为高电平期间有一
BCLKX 下沿,接着的 BCLKX 上沿将启动 DX 输出缓冲器输出符号位,随后的七个上沿输出剩下
的七位,接着的下沿禁止 D
X 输出。在 FSR 为高电平期间有一 BCLDKR(或 BCLKX,如果
BCLKR 为恒定电平)下沿,接着的 BCLKR 下沿锁存符号位,随后的七个下沿锁存余下的七位。
4)
长帧同步工作
长帧同步工作
长帧同步工作
长帧同步工作
长帧方式下,帧同步脉冲 FS
X 和 FSR 必须是三位以上位钟周期长,定时关系见长帧定时
图。器件根据发关帧同步脉冲 FS
X 来判定使用的是长帧还是短帧脉冲 。对于 64KHZ 工作,帧
同步脉冲必须至少有 160ns 的低电平。D
X 输出缓冲器为 FSX 的上沿或 BCLKX 的上沿(以后到者
为准)所启动并输出符号位。随后的七个 BLCL
X 上沿输出余下的七位。DX 输出为 BCLKX 的第
八个上沿后的下沿或 FS
X 的下沿(看谁后到)所禁止。接收帧同步脉冲 FSR 的上沿将使 DR 端的
PCM 数据在接着的八个 BCLKR(或 BCLKX,如果 BCLKR 为恒定电平)下沿锁存。
5)
半通道工作
半通道工作
半通道工作
半通道工作
除了通常的全通道工作方式,器件还可以在半通道工作方式下。保持 FS
R 为低电平,器件
就进入发送半通道工作方式;D
R 端的 PCM 数据不于理睬。保持 FSX 为低电平,FSR 施加脉
冲,器件进入接收半通道工作方式。在此方式下,发送电路的大部分停止工作,D
X TS X
出保持高阻态。如果 MCLK
R 为时钟,则 MCLKR 被用作内部主钟。如果 MCLKR 不是时钟,则
MCLKX 被用作内部主钟,但此时须与 FSR 同步。如果 BCLKR 不是时钟,则 BLCKX 被用作内
部主钟,但此时须与 FS
R 同步。如果 BCLKR 不是时钟,则 BCLKX 用作接受时钟。在接收半通
道方式,FS
R 的长度用于决定使用长度用于决定使用长帧还是短帧定时方式。


Similar Part No. - BL1302A57

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL1302A67 BELLING-BL1302A67 Datasheet
688Kb / 15P
   BL1302A67
BL1302A67S BELLING-BL1302A67S Datasheet
688Kb / 15P
   BL1302A67
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com