Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LST67K-H1J1-1 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LST67K-H1J1-1
Description  Hyper-Bright Low Current LED
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LST67K-H1J1-1 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LST67K-H1J1-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LST67K-H1J1-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LST67K-H1J1-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LST67K-H1J1-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LST67K-H1J1-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LST67K-H1J1-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LST67K-H1J1-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LST67K-H1J1-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LST67K-H1J1-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2003-09-18
2
LS T67K, LO T67K, LY T67K
Anm.:
-1 gesamter Farbbereich (siehe Seite 4)
-24 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
-26 gesamter Farbbereich, Lieferung in Einzelgruppen (siehe Seite 5)
Note:
-1 Total color tolerance range (please see page 4)
-24 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page 5)
-26 Total color tolerance range, delivery in single groups (please see page 5)
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
Luminous
Intensity
I
F = 2 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
Luminous Flux
I
F = 2 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS T67K-H1J1-1
LS T67K-J1K2-1
super-red
2.80 …
5.60
4.50 … 11.20
13 (typ.)
25 (typ.
Q62703Q6434
Q62703Q6435
LO T67K-J2K2-24
LO T67K-K2M1-24
orange
5.60 … 11.20
9.00 … 22.40
25 (typ.)
45 (typ.)
Q62703Q6430
Q62703Q6431
LY T67K-J1K1-26
LY T67K-K1L2-26
yellow
4.50 …
9.00
7.10 … 18.00
20 (typ.)
35 (typ.)
Q62703Q6438
Q62703Q6439
Vergleichstabelle für 10 mA
Correlation Table for 10 mA
Typ
Type
I
F = 2 mA
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
Luminous
Intensity
I
F = 2 mA
1)
IV (mcd)
1)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und
abgeleiteten Werten unterscheiden können .
Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of
technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual
parameters of each single product, which could differ from the typical data or the typical characteristic line.
Lichtstärke
Luminous
Intensity
I
F = 10 mA
1)
IV (mcd)
Lichtstrom
Luminous
Flux
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
LS T67K-H1J1-1
LS T67K-J1K2-1
super-red
2.80 …
5.60
4.50 … 11.20
20 (typ.)
40 (typ.)
65 (typ.)
120 (typ.
LO T67K-J2K2-24
LO T67K-K2M1-24
orange
5.60 … 11.20
9.00 … 22.40
35 (typ.)
65 (typ.)
100 (typ.)
190 (typ.)
LY T67K-J1K1-26
LY T67K-K1L2-26
yellow
4.50 …
9.00
7.10 … 18.00
30 (typ.)
60 (typ.)
90 (typ.)
180 (typ.)
Siehe auch Grafik auch Seite 7 / Please see also graph on page 7


Similar Part No. - LST67K-H1J1-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
LST67K-J1K2 TO-GRACE-LST67K-J1K2 Datasheet
656Kb / 9P
   Low Current SMD LED PLCC-2
LST67K-J1L2 TO-GRACE-LST67K-J1L2 Datasheet
656Kb / 9P
   Low Current SMD LED PLCC-2
LST67K-K1L2 TO-GRACE-LST67K-K1L2 Datasheet
656Kb / 9P
   Low Current SMD LED PLCC-2
More results

Similar Description - LST67K-H1J1-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGT67K OSRAM-LGT67K Datasheet
565Kb / 15P
   Hyper-Bright Low Current LED
LYE675 OSRAM-LYE675 Datasheet
139Kb / 14P
   Hyper-Bright LED
LBT673 OSRAM-LBT673 Datasheet
188Kb / 15P
   HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
LOP476 OSRAM-LOP476 Datasheet
586Kb / 17P
   Hyper PointLED Hyper-Bright LED
logo
Siemens Semiconductor G...
LST676 SIEMENS-LST676 Datasheet
350Kb / 7P
   Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
logo
OSRAM GmbH
LGV296 OSRAM-LGV296 Datasheet
557Kb / 14P
   Hyper-Bright LED
LSA676 OSRAM-LSA676 Datasheet
180Kb / 14P
   Hyper SIDELED Hyper-Bright LED
LSR976 OSRAM-LSR976 Datasheet
143Kb / 11P
   Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED
LGA67K OSRAM-LGA67K Datasheet
236Kb / 15P
   Hyper SIDELED Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
Siemens Semiconductor G...
LSM676 SIEMENS-LSM676 Datasheet
87Kb / 7P
   Hyper Mini TOPLED Hyper-Bright LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com