Selected language     English  ▼


LA71170M Datasheet(PDF) 8 Page - Sanyo Semicon Device

Part No. LA71170M
Description  LA71170M
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Homepage  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

 8 page
background image
LA71170M
No.5598-8/34
ヘッドアンプ部
項目
記号
測定条件
入力 出力
min
typ
max
unit
mA
PBモ−ド
T87:5.0V T30:OPEN
T11A T11B
0
0
0
5.0
0
5.0
0
0
5.0
5.0
39
dB
0
0−35
dB
60.0
0
5.0
0
5.0
0
0
5.0
5.0
μVms
0.7
0
5.0
0
5.0
0
0
5.0
5.0
dB
0
dB
0+1
−1
消費電流
IHCCP
87ピン流入電流
電圧利得
SP-L CH1
SP-H CH2
EP-L CH3
EP-H CH4
Gvp1
Gvp2
Gvp3
Gvp4
T91A
T88A
T85A
T82A
T74
T91A
T88A
T85A
T82A
T74
Vin=38mVp-p
F=1MHz
電圧利得差1
ΔGvp1
Gvp1−Gvp2
dB
0+1
−1
電圧利得差2
ΔGvp2
Gvp3−Gvp4
dB
0+1
−1
モード間利得差
ΔGvp3
Gvp3−Gvp1
入力換算
CH1
雑音電圧
CH2
CH3
CH4
VNIN1
2
3
4
ΔVfp 1
ΔVfp 2
ΔVfp 3
ΔVfp 4
電圧利得と同じ入力条件で
1.1MHz LPFを通した出力と無
入力時の出力との比
周波数特性
CH1
CH2
CH3
CH4
0
5.0
0
5.0
0
0
5.0
5.0
dB
−40
T91A
T88A
T85A
T82A
T74
VHDP1
VHDP2
VHDP3
VHDP4
二次高調波歪
CH1
CH2
CH3
CH4
0
5.0
0
5.0
0
0
5.0
5.0
Vp-p
1.2
1.0
T82A
T85A
T88A
T91A
T74
VOMP1
VOMP2
VOMP3
VOMP4
T82A
T85A
T88A
T74
VCR1
最大出力レベル
CH1
CH2
CH3
CH4
クロストーク SP1 CH1
Vin=38mVp-p, f=7MHzの出力と
Gvp1,2,3,4の比
Vin=38mVp-p, f=4MHzの出力と
Gvp1との比
dB
5.0
0−35
T82A
T85A
T91A
T74
VCR2
クロストーク SP2 CH2
Vin=38mVp-p, f=4MHzの出力と
Gvp2との比
dB
0
5.0
−35
T82A
T88A
T91A
T74
VCR3
クロストーク EP1 CH3
Vin=38mVp-p, f=4MHzの出力と
Gvp3との比
dB
5.0
5.0
−35
T85A
T88A
T91A
T74
VCR4
クロストーク EP2 CH4
Vin=38mVp-p, f=4MHzの出力と
Gvp4との比
Vin=38mVp-p, f=4MHzの出力の
8MHz (二次成分)と4MHz
(一次成分)の比。
f=1MHzで、出力の3MHz (三次
成分)と1MHz (一次成分)の比
が−30dBとなる出力レベル。




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl