Selected language     English  ▼


LA71170M Datasheet(PDF) 9 Page - Sanyo Semicon Device

Part No. LA71170M
Description  LA71170M
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Homepage  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

 9 page
background image
LA71170M
No.5598-9/34
ヘッドアンプ部
項目
記号
測定条件
入力 出力
min
typ
max
unit
出力DCオフセット
CH1−
CH2−
CH3−
CH4−
CH1−
CH3−
CH2−
CH4−
CH1−
CH4−
CH2−
CH3−
ΔVODC1
ΔVODC2
ΔVODC3
ΔVODC4
ΔVODC5
ΔVODC6
0
5.0
0
5.0
0
0
5.0
5.0
0
5.0
0
5.0
0
0
5.0
5.0
0
5.0
0
5.0
0
5.0
0
5.0
0
0
mV
0
V
0.8
0
0
V
0.4
0
0
V
2.5
+150
−150
0.7
T74
T93
T93
T91A
エンベロ−プ検波
出力端子電圧
VENV
無入力時のT93のDC
エンベロ−プ検波
出力端子電圧 SP1
VENVSP1
f=4MHzを入力し,T74の出力レ
ベルが175mVp-pとなる時のT93
のDC
0
0
V
4.5
T93
T91A
T94
T91A
エンベロ−プ検波
出力端子電圧 SP2
VENVSP2
f=4MHzを入力し,T74の出力レ
ベルが400mVp-pとなる時のT93
のDC
0
5.0
V
2.5
T93
T85A
エンベロ−プ検波
出力端子電圧 EP1
VENVEP1
f=4MHzを入力し,T74の出力レ
ベルが125mVp-pとなる時のT93
のDC
0
5.0
V
4.5
T93
T85A
エンベロ−プ検波
出力端子電圧 EP2
VENVEP2
f=4MHzを入力し,T74の出力レ
ベルが300mVp-pとなる時のT93
のDC
コンパレ−タ出力電圧1
VCOMP1
Vin=38mVp-p,f=4MHzの時のT94
DC電圧
5.0
0
V
4.8
4.5
T94
T85A
コンパレ−タ出力電圧2
LA71570MのRF-SW (Lch/Hch)切り替え および、HA-SW (EP/SP)切り替えは、H-SYNCの立ち上がりに同期させているため、
H.AのPBモードを測定する場合は、T20Aにビデオ信号 (0.5Vp-p)を入力し、T28にH-SYNCが正常に出力されていることを
確認する。
VCOMP2
Vin=38mVp-p,f=4MHzの時のT94
DC電圧
PBモ−ド
T87:5.0V T30:OPEN
T11A T11B




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl