Selected language     English  ▼


LA71170M Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part No. LA71170M
Description  LA71170M
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Homepage  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

 
 1 page
background image
注文コードNo.N5598
モノリシックリニア集積回路
LA71170M
VHS方式VTR用映像/音声記録再生/信号処理
12000MH寿◎海老沼 B8-4445 No.5598-1/34
21.6
0.8
130
31
50
51
80
81
1.6
0.575
0.575
0.15
2.7
0.3
20.0
23.2
100
0.65
0.1
外形図 3151
(unit : mm)
SANYO:QIP100EJ
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
No.
N5598
12000
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
最大定格/Ta=25℃
項  目
記 号
条   件
定 格 値
unit
Vcc
Pin40、16、58、87
Pin75
Pin40、16、58、87
Pin75
Pin40、16、58、87
Pin75
7.0
5.0
許 容 消 費 電 力 
最 大 電 源 電 圧
Pd max
Ta≦65℃、指定基板付
1400
mW
動 作 周 囲 温 度 Topr
−10∼+65
−40∼+150
4.8∼5.2
保 存 周 囲 温 度 Tstg
※指定基板:ガラスエポキシ(114.3mm×76.1mm、t=1.6mm)
動作条件/Ta=25℃
項  目
記 号
条   件
定 格 値
unit
推 奨 電 源 電 圧
Vcc
許容動作電圧範囲
Vccopg




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl