Selected language     English  ▼


LA71170M Datasheet(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

Part No. LA71170M
Description  LA71170M
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Homepage  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

 
 3 page
background image
LA71170M
No.5598-3/34
RECモードY
項目
記号
測定条件
入力 出力
min
typ
max
unit
−5.0
−3.0
−1.0
dB
3.30
3.40
3.50 MHz
0.95
1.00
1.05 MHz
−40
−35
dB
270
300
330
360
mVp-p
T38A T21
Y LPF
   f特 (3)
YLPF3
VIN=標準マルチバースト信号1Vp-p
T21での500kHzに対する3MHzのレスポンス
−25
dB
T38A T21
T38A T12
T38A T12
T12
Y LPF
   f特 (4)
YLPF5
VIN=標準マルチバースト信号1Vp-p
T21での500kHzに対する3.58MHzのレスポンス
REC-FM
出力レベル
VFM
無入力時のT12の出力レベルを測定
T12
T12
無入力時T12の出力周波数を測定
Serial
00
01
10
11
キャリア周波数
(Mモード)
FFM2
REC-FM出力
二次歪み
HMOD
上記の状態で2次歪みを測定
デビェーション1
(Mモード以外)
DEV1
VIN=ホワイト100% 1Vp-p, T5のデビェーションを
測定
0.95
1.00
1.05 MHz
デビェーション2
(Mモード)
DEV2
VIN=ホワイト100% 1Vp-p, T12のデビェーションを
測定
T38A T12
6.5
8.2
9.5 kHz
1/2fHキャリアシフト
出力周波数変化幅
T20 T12
−2
0
2
%
FM変調器直線性
LMOD
CS
T20A T18
−0.75 −0.25
0.25
dB
1.0
1.5
2.0
dB
エンファシスゲイン
VIN=500mVp-p, 10kHz Sin波
T20A, T18のレベル比を測定 (Y−TEST)
VIN=158mVp-p, 2kHz Sin波
T20A, T18のレベル比を測定 GEMP
との差
GEMP
T20A T18
4.7
5.2
5.7
dB
メインリニア
エンファシス特性 (1)
VIN=50mVp-p, 500kHz Sin波
T20A, T18のレベル比を測定 GEMPとの差
(Y−TEST)
GME1
T20A T18
13.1
13.6
14.1
dB
メインリニア
エンファシス特性 (2)
VIN=50mVp-p, 2MHz Sin波
T20A, T18のレベル比を測定 GEMPとの差
(Y−TEST)
GME2
T38A T18
185
195
%
ホワイト
クリップレベル
VIN=1.0Vp-p, White100%ビデオ
T18でのホワイトクリップレベルを測定
(Y−TEST)
LWC
T20A T18
GENH1
T20にDC2.85V印加時の出力周波数をf2.85
とする。
LMOD=          ×100
f2.85−(f3.1+f2.6)/2
f3.1−f2.6
ディテール
エンハンサ特性 (1)
Serial
000 : MIN
100 : TYP
111 : MAX
3.0
4.0
5.0
dB
VIN=50mVp-p, 2kHz Sin波
T20A, T18のレベル比を測定 GEMP
との差
T20A T18
GENH2
ディテール
エンハンサ特性 (2)
Serial
000 : MIN
100 : TYP
111 : MAX
4.3
5.8
7.3
dB
VIN=15.8mVp-p, 2kHz Sin波
T20A, T18のレベル比を測定 GEMP
との差
T20A T18
GENH3
ディテール
エンハンサ特性 (3)
Serial
000 : MIN
100 : TYP
111 : MAX
0.5
dB
VIN=500mVp-p, 2kHz
T20A, T18のレベル比を測定GEMP
との差 (Y−TEST)
T20A T18
GNLEMP1
ノンリニア
エンファシス特性 (1)
Serial
01 : MAX
10 : TYP
11 : MIN
4
dB
VIN=158mVp-p, 2kHz
T20A, T18のレベル比を測定GEMP
との差 (Y−TEST)
T20A T18
GNLEMP2
ノンリニア
エンファシス特性 (2)
Serial
01 : MAX
10 : TYP
11 : MIN
6
dB
VIN=50mVp-p, 2kHz
T20A, T18のレベル比を測定GEMP
との差 (Y−TEST)
T20A T18
GNLEMP3
ノンリニア
エンファシス特性 (3)
Serial
01 : MAX
10 : TYP
11 : MIN
Serial
0
1
T38A T18
185
195
%
ダーク
クリップレベル
VIN=1.0Vp-p, White100%ビデオ
T18でのダーククリップレベルを測定
(Y−TEST)
LDC
Serial
0
1
前ページより続く。
次ページへ続く。




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl