Selected language     English  ▼


LA7137M Datasheet(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

Part No. LA7137M
Description  LA7137M
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Homepage  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

 7 page
background image
LA7137M
No.6206-7/19
設計保証項目 (Ta=25℃)
<Y/C−MIX時を除く>
規 格 値
記号
min typ
max
unit
チャネル間
クロストーク
CT
他のチャネルにf=4MHz、出力のC結後が1V
p-pになる信号を入力する。モニタチャネルの出力ピ
ンの4MHzの大きさを測定し、他チャネルの出力ピ
ンの4MHzの大きさに対する比で規定。
-65
-60
dB
映像S/N比
SN
白100%のY信号を入力し、11ピン= 3.3 Vを加
える。出力信号のS/Nを測定する。
-80
-78
dB
微分利得
DG
1Vp-p の標準ステアステップ信号(カラー)を入力
し、11ピン=OPENにする。出力信号の微分利得
を測定する。測定回路図に示した出力ピンの部品挿入
時。
0.5
2
%
微分位相
DP
1Vp-p の標準ステアステップ信号(カラー)を入力
し、11ピン=OPENにする。出力信号の微分位相
を測定する。測定回路図に示した出力ピンの部品挿入
時。
-1
0
1
dB
<Y/C−MIX時>
規 格 値
記号
min typ
max
unit
チャネル間
クロストーク
CT
他のチャネルにf=4MHz、出力のC結後が1Vp-p
になる信号を入力する。モニタチャネルの出力ピンの
4MHzの大きさを測定し、他チャネルの出力ピンの
4MHzの大きさに対する比で規定。
-65
-60
dB
映像S/N比
SN
白100%のY信号を入力し、11ピン= 3.3 Vを加
える。出力信号のS/Nを測定する。
-74
-72
dB
微分利得
DG
761mVp-p の標準ステアステップ信号(カラー)を入
力し、11ピン=3.3 Vにする。出力信号の微分利得
を測定する。測定回路図に示した出力ピンの部品挿入
時。
5.5
%
微分位相
DP
761mVp-p の標準ステアステップ信号(カラー)を入
力し、11ピン=3.3 Vにする。出力信号の微分位相
を測定する。測定回路図に示した出力ピンの部品挿入
時。
-1
0.5
1.5
dB




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl