Selected language     English  ▼


LA7137M Datasheet(PDF) 9 Page - Sanyo Semicon Device

Part No. LA7137M
Description  LA7137M
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Homepage  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

 9 page
background image
LA7137M
No.6206-9/19
端子説明
端子説明については、入出力形態図を、動作説明についてはブロック図を参考にすること。
また、以下に記述するデータは標準値であり、詳細な規格値は電気的特性を参考にすること。
次ページへ続く。
端子
番号
端 子 名
I/O
端子
電圧
入出力
インピーダンス
等 価 回 路 図
10
Y-IN
I
4.2V
Clamp form
端 子 説 明
Y またはベースバンド信
号入力する端子。コンポ
ジット/S および コンポ
ーネント信号入力時には
Y信号を、ベースバンド
信号入力時にはSYNC付
きのRGB信号のどれかを
入力すること。どの信号
の場合でもキードクラン
プ (信号の最下点すなわ
ちシンクチップでクラン
プ)を行う。また、コンポ
ーネント信号入力時には
同期分離を行い、ペデス
タルクランプ用のクラン
プパルスを作る。クラン
プされた信号は、2種類に
切換えられるAMPで出力
振幅を140IREで2Vp-pに
なるようにAMPする。
13
Y.OUT1
O
2.7V
11.6Ω
10ピン入力信号の75Ωド
ライバ出力端子。10ピン
の出力信号は、二つに別
れる。片方の信号は1ピン
をLOW (0V)にするとミュ
ートする経路を通って75
Ωドライバに出力される。
15
Y.OUT2
O
2.7V
11.6Ω
10ピン入力信号の75Ωド
ライバ出力端子。10ピン
入力信号のうちもう片方
の信号は、1ピンをHIGH
(3.3∼5V)にするとミュー
トする経路を通って75Ω
ドライバに出力される。
IN
VCC
VCC
VCC
VCC
200Ω
A12450
OUT
VCC
VCC
OUT
VCC
VCC
A12453
A12454




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl