Selected language     English  ▼


LA7137M Datasheet(PDF) 10 Page - Sanyo Semicon Device

Part No. LA7137M
Description  LA7137M
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Homepage  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

 10 page
background image
LA7137M
No.6206-10/19
前ページから続く。
次ページへ続く。
端子
番号
端 子 名
I/O
端子
電圧
入出力
インピーダンス
等 価 回 路 図
6
C-IN
I
4.8V
10kΩ
端 子 説 明
クロマ, コンポーネント,
ベースバンド信号の入力
端子。コンポジット/S信
号入力時にはクロマ信号
を入力すること。信号が
C結される。コンポーネ
ント信号入力時にはB-Y
または R-Y信号を入力す
ること。信号がペデスタ
ルクランプされる。ベー
スバンド信号入力時には
SYNC付きのRGB信号の
どれかを入力すること。
信号がキードクランプさ
れる。C結 または クラン
プされた信号は、2種類に
切換えられるAMPで出力
振幅を140IREで2Vp-pに
なるように増幅する。
17
C.OUT1
O
3.9V
11.6kΩ
6ピン入力信号の75Ωドラ
イバ出力端子。6ピンの出
力信号は、二つに別れる。
片方の信号は1ピンを
LOW (0V)にするとミュー
トする経路を通って75Ω
ドライバに出力されます。
19
C.OUT2
O
3.9V
11.6kΩ
6ピン入力信号の75Ωドラ
イバ出力端子。6ピン入力
信号のうちもう片方の信
号は、1ピンをHIGH (3.3
∼5V)にするとミュートす
る経路を通って75Ωドラ
イバに出力される。
IN
VCC
VCC
VCC
VCC
VCC
200Ω
10kΩ
200Ω
VCC
CLAMP
PULSE
A12448
T
OUT
VCC
VCC
OUT
VCC
VCC
A12456
A12457




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl