Selected language     English  ▼


LA7137M Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part No. LA7137M
Description  LA7137M
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Homepage  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

 
 2 page
background image
LA7137M
No.6206-2/19
電気的特性(Ta=25℃,Vcc=7.6∼8 .4V)
記号
入力
信号
測定点
min
typ max
unit
消費電流(1)
ICC1
VIDEO系の消費電流
14.3 17.9 21.5 mA
消費電流(2)
ICC2
75 Ωドライバの消費電流,無信号時
14.4 18.0 21.6 mA
(A)コンポジット/S選択時の10pin(Y信号)入力の場合
AMP-GAIN( 低)
GYM
Sig.1
T13/15 996mVp-p,100kHz
入力時の GAIN
5.05 5.27 5.48 dB
AMP-GAIM( 高)
GYH
Sig.1
T13/15 761mVp-p,100kHz
入力時の GAIN
7.38
7.6
7.81 dB
クランプ電圧
C10H
Sig.1
T10
761mVp-p 入力時の T10 のシンクチップの
電位
3.85 4.20 4.55
(B)コンポジット/S選択時の6pin(クロマ信号)入力の場合
AMP-GAIN( 低)
GCM
Sig.2
T17/19 711mVp-p,3.58MHz
入力時の GAIN
5.05 5.27 5.48 dB
AMP-GAIM( 高)
GCH
Sig.2
T17/19 544mVp-p,3.58MHz
入力時の GAIN
7.38
7.6
7.81 dB
クロマ入力 DC 電圧
D6H
Sig.2
T6
544mVp-p 入力時の T6 のオフセット電圧
4.4
4.75
5.1
V
(C)コンポジット選択時の3pin(コンポジット信号)入力の場合
AMP-GAIN( 低)
GSM1 Sig.3
T21/23 996mVp-p,100kHz
入力時の GAIN
5.05 5.27 5.48 dB
AMP-GAIM( 高)
GSH1
Sig.3
T21/23 761mVp-p,100kHz
入力時の GAIN
7.38
7.6
7.81 dB
クランプ電圧
C3H
Sig.3
T3
761mVp-p 入力時の T3 のシンクチップの
電位
4.0
4.35
4.7
(D)S選択時の6,10pin(S信号)入力の場合
AMP-GAIN( 低)
GSM2 Sig. 1
Sig. 2
T21/23 996mVp-p,100kHz
入力時及び
711mVp-p,3.58MHz
入力時の GAIN
4.92 5.27 5.61 dB
AMP-GAIM( 高)
GSH2
Sig. 1
Sig. 2
T21/23 761mVp-p,100kHz
入力時及び
544mVp-p,3.58MHz
入力時の GAIN
7.25
7.6
7.94 dB
(E)コンポジット選択時の各信号のGAINの比
Y/ クロマ -AMP-
GAIN 比
ΔYC
Sig.1
Sig.2
T13/15
T17/19
(A)の GYH と(B)の GCH の GAIN の
-3
0
3
Y/コンポジット-AMP-
GAIN 比
ΔYS1 Sig.1
Sig.3
T13/15
T21/23
(A)の GYH と(C)の GSH1 の GAIN の
-3
0
3
クロマ/ コンポジット -
AMP-GAIN 比
ΔCS1 Sig.2
Sig.3
T17/19
T21/23
(B)の GCH と(C)の GSH1 の GAIN の
-3
0
3
(F)S選択時の各信号のGAINの比
Y/S -AMP-GAIN
ΔYS2 Sig. 1
Sig. 2
T13/15
T21/23
(A)の GYH と(D)の GSH2 の GAIN
の比
-4.5
0
4.5
クロマ /S -AMP-
GAIN 比
ΔCS2 Sig. 1
Sig. 2
T17/19
T21/23
(B)の GCH と(D)の GSH2 の GAIN
の比
-4.5
0
4.5
(G)コンポーネント選択時の10pin (Y信号)入力の場合
AMP-GAIN( 低)
GYM
Sig.1
T13/15 996mVp-p,100kHz
入力時の GAIN
5.05 5.27 5.48 dB
AMP-GAIM( 高)
GYH
Sig.1
T13/15 761mVp-p,100kHz
入力時の GAIN
7.38
7.6
7.81 dB
Y 入力のクランプ電
C10H
Sig.1
T10
761mVp-p 入力時の
次ページへ続く。
T10 のシンクチップの
電位
3.85 4.20 4.55




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl