Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M58BW16FT4ZA3 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # M58BW16FT4ZA3
Description  16 or 32 Mbit (x32, Boot Block, Burst) 3.3V supply Flash memories
Download  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M58BW16FT4ZA3 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M58BW16FT4ZA3 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M58BW16FT4ZA3 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M58BW16FT4ZA3 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M58BW16FT4ZA3 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M58BW16FT4ZA3 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M58BW16FT4ZA3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M58BW16FT4ZA3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M58BW16FT4ZA3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M58BW16FT4ZA3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 81 page
background image
M58BW16F, M58BW32F
Contents
3/81
3.1.7
Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.1.8
Reset/Power-Down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2
Synchronous bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.1
Synchronous Burst Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.2
Synchronous Burst Read Suspend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3
Burst Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3.1
Read Select Bit (M15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3.2
Standby Disable Bit (M14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3.3
X-Latency Bits (M13-M11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3.4
Y-Latency Bit (M9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3.5
Valid Data Ready Bit (M8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3.6
Wrap Burst Bit (M3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3.7
Burst Length Bit (M2-M0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4
Command interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.1
Read Memory Array command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2
Read Electronic Signature command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3
Read Query command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.4
Read Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.5
Clear Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.6
Block Erase command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.7
Erase All Main Blocks command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.8
Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.9
Write to Buffer and Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.10
Program/Erase Suspend command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.11
Program/Erase Resume command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.12
Set Burst Configuration Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.13
Set Block Protection Configuration Register command . . . . . . . . . . . . . . 37
4.14
Clear Block Protection Configuration Register command . . . . . . . . . . . . 37
5
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.1
Program/Erase Controller Status (Bit 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.2
Erase Suspend Status (Bit 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.3
Erase Status (Bit 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.4
Program/ Write to Buffer and Program Status (Bit 4) . . . . . . . . . . . . . . . . 41


Similar Part No. - M58BW16FT4ZA3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
M58BW16FT4ZA3 NUMONYX-M58BW16FT4ZA3 Datasheet
1Mb / 87P
   16 or 32 Mbit (x 32, boot block, burst) 3.3 V supply Flash memories
M58BW16FT4ZA3F NUMONYX-M58BW16FT4ZA3F Datasheet
1Mb / 87P
   16 or 32 Mbit (x 32, boot block, burst) 3.3 V supply Flash memories
M58BW16FT4ZA3T NUMONYX-M58BW16FT4ZA3T Datasheet
1Mb / 87P
   16 or 32 Mbit (x 32, boot block, burst) 3.3 V supply Flash memories
More results

Similar Description - M58BW16FT4ZA3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M58BW016BT STMICROELECTRONICS-M58BW016BT Datasheet
895Kb / 63P
   16 Mbit 512Kb x32, Boot Block, Burst 3V Supply Flash Memories
M58BW032BT STMICROELECTRONICS-M58BW032BT Datasheet
906Kb / 60P
   32 Mbit (1Mb x32, Boot Block, Burst) 3.3V Supply Flash Memory
logo
Numonyx B.V
M58BW16F NUMONYX-M58BW16F Datasheet
1Mb / 87P
   16 or 32 Mbit (x 32, boot block, burst) 3.3 V supply Flash memories
logo
STMicroelectronics
M58BW016DB STMICROELECTRONICS-M58BW016DB Datasheet
627Kb / 69P
   16 Mbit (512 Kb x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
logo
Numonyx B.V
M58BW016DB NUMONYX-M58BW016DB Datasheet
1Mb / 70P
   16 Mbit (512 Kbit x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
logo
STMicroelectronics
M58LV064A STMICROELECTRONICS-M58LV064A Datasheet
450Kb / 65P
   64 Mbit 4Mb x16 or 2Mb x32, Uniform Block, Burst 3V Supply Flash Memories
M58LW128A STMICROELECTRONICS-M58LW128A Datasheet
932Kb / 65P
   128 Mbit 8Mb x16 or 4Mb x32, Uniform Block, Burst 3V Supply Flash Memories
logo
Numonyx B.V
M29W160FT NUMONYX-M29W160FT Datasheet
1Mb / 57P
   16 Mbit or 32 Mbit (x 8 or x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
M58WR016QT NUMONYX-M58WR016QT Datasheet
1Mb / 110P
   16 Mbit and 32 Mbit (x16, Multiple Bank, Burst) 1.8V supply Flash memories
logo
Micron Technology
M58BW016FB7T3T MICRON-M58BW016FB7T3T Datasheet
1Mb / 70P
   16 Mbit (512 Kbit x 32, boot block, burst)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com