Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Part # TLV320AIC23BRHDG4
Description  Stereo Audio CODEC, 8-to 96-kHz, With Integrated Headphone Amplifier
Download  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 56 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Features
1−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Functional Block Diagram
1−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Terminal Assignments
1−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Ordering Information
1−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Terminal Functions
1−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Specifications
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Absolute Maximum Ratings Over Operating Free-Air Temperature
Range
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Recommended Operating Conditions
2−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Electrical Characteristics Over Recommended Operating
Conditions
2−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1
ADC
2−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2
DAC
2−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3
Analog Line Input to Line Output (Bypass)
2−3
. . . . . . . . . . . . .
2.3.4
Stereo Headphone Output
2−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.5
Analog Reference Levels
2−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.6
Digital I/O
2−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.7
Supply Current
2−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Digital-Interface Timing
2−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1
Audio Interface (Master Mode)
2−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2
Audio Interface (Slave-Mode)
2−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3
Three-Wire Control Interface (SDIN)
2−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.4
Two-Wire Control Interface
2−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
How to Use the TLV320AIC23B
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
Control Interfaces
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
SPI
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
2-Wire
3−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3
Register Map
3−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Analog Interface
3−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Line Inputs
3−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Microphone Input
3−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3
Line Outputs
3−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4
Headphone Output
3−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5
Analog Bypass Mode
3−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.6
Sidetone Insertion
3−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
Digital Audio Interface
3−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1
Digital Audio-Interface Modes
3−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - TLV320AIC23BRHDG4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TLV320AIC23BRHDG4 TI-TLV320AIC23BRHDG4 Datasheet
231Kb / 50P
[Old version datasheet]   STEREO AUDIO CODEC 8 TO 96 KHZ WITH INTEGRATED HEADPHONE AMPLIFIER
More results

Similar Description - TLV320AIC23BRHDG4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TLV320AIC23B TI-TLV320AIC23B Datasheet
231Kb / 50P
[Old version datasheet]   STEREO AUDIO CODEC 8 TO 96 KHZ WITH INTEGRATED HEADPHONE AMPLIFIER
TLV320AIC23B-Q1 TI1-TLV320AIC23B-Q1 Datasheet
497Kb / 39P
[Old version datasheet]   Stereo Audio Codec, 8- to 96-kHz, With Integrated Headphone Amplifier
TLV320AIC23 TI-TLV320AIC23_06 Datasheet
222Kb / 44P
[Old version datasheet]   Stereo Audio CODEC, 8-to 96-kHz, With Integrated Headphone Amplifier
TLV320AIC23 TI-TLV320AIC23 Datasheet
211Kb / 42P
[Old version datasheet]   STereo Audio CODEC, 8- to 96kHz, With Integrated Headphone Amplifier
TLC320AD77 TI1-TLC320AD77 Datasheet
397Kb / 33P
[Old version datasheet]   24-Bit 96 kHz Stereo Audio Codec
TLC320AD77C TI-TLC320AD77C Datasheet
215Kb / 31P
[Old version datasheet]   24-BIT 96 kHz STEREO AUDIO CODEC
PCM3060 TI1-PCM3060_15 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   96/192-kHz ASYNCHRONOUS STEREO AUDIO CODEC
logo
Analog Devices
ADAU1361BCPZ AD-ADAU1361BCPZ Datasheet
863Kb / 80P
   Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL
Rev. C
ADAU1961 AD-ADAU1961 Datasheet
985Kb / 76P
   Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL
REV. A
logo
Protek Devices
PA5155 PROTEC-PA5155 Datasheet
734Kb / 27P
   Low Power Stereo Audio CODEC With Headphone Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com