Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

B84115-E-A60 Datasheet(PDF) 7 Page - EPCOS

Part # B84115-E-A60
Description  SIFI-E for high insertion loss Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 3 A to 10 A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B84115-E-A60 Datasheet(HTML) 7 Page - EPCOS

  B84115-E-A60 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B84115-E-A60 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B84115-E-A60 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B84115-E-A60 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B84115-E-A60 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B84115-E-A60 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B84115-E-A60 Datasheet HTML 7Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
1
Herausgegeben von EPCOS AG
Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND
 EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und
Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne ausdrückliche Genehmigung der EPCOS AG
nicht gestattet.
Mit den Angaben in dieser Broschüre werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften
zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen
für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.
Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgele-
genen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland.
Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskünfte
darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsge-
sellschaft einzuholen.
Published by EPCOS AG
Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY
 EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this bro-
chure and the information contained therein without EPCOS’ prior express consent is prohibited.
The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be con-
sidered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for
the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the
ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed.
This brochure replaces the previous edition.
For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or
the international Representatives.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on
the type in question please also contact one of our Sales Offices.


Similar Part No. - B84115-E-A60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B84115E EPCOS-B84115E Datasheet
155Kb / 9P
   EMC filters
B84115E0000A030 EPCOS-B84115E0000A030 Datasheet
155Kb / 9P
   EMC filters
B84115E0000A060 EPCOS-B84115E0000A060 Datasheet
155Kb / 9P
   EMC filters
B84115E0000A110 EPCOS-B84115E0000A110 Datasheet
155Kb / 9P
   EMC filters
B84115E0000B030 EPCOS-B84115E0000B030 Datasheet
155Kb / 9P
   EMC filters
More results

Similar Description - B84115-E-A60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B84113-C-A30 EPCOS-B84113-C-A30 Datasheet
131Kb / 7P
   SIFI-C for very high insertion loss Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 3 A to 10 A
B84114-D-A10 EPCOS-B84114-D-A10 Datasheet
159Kb / 8P
   SIFI-D for high insertion loss Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 1 A to 10 A
B84111-A-A10 EPCOS-B84111-A-A10 Datasheet
135Kb / 7P
   SIFI-A for normal insertion loss Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 1 A to 20 A
B84142-A10-R EPCOS-B84142-A10-R Datasheet
220Kb / 7P
   Power line filters for single-phase systems Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 10 to 60 A
B84110-A EPCOS-B84110-A Datasheet
104Kb / 5P
   Power line filters for single-phase systems Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 0,5 A to 6 A
B84142-B8-R EPCOS-B84142-B8-R Datasheet
153Kb / 5P
   Power line filters for single-phase systems Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 8 A to 25 A
B84110-B EPCOS-B84110-B Datasheet
94Kb / 4P
   Power line filter for single-phase systems Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 1,4 A
B84102-K EPCOS-B84102-K Datasheet
101Kb / 5P
   Power line filters for single-phase systems Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 1 to 6 A
B84103 EPCOS-B84103 Datasheet
156Kb / 5P
   Power line filters for single-phase systems Rated voltage 250 V~, 50/60 Hz Rated current 1 to 6 A
B84112B EPCOS-B84112B Datasheet
163Kb / 10P
   2-line filters SIFI-B for enhanced insertion loss Rated current 1 to 20 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com