Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

B59008C0100A040 Datasheet(PDF) 4 Page - EPCOS

Part # B59008C0100A040
Description  Limit Temperature Sensors, Leaded Disks
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B59008C0100A040 Datasheet(HTML) 4 Page - EPCOS

  B59008C0100A040 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B59008C0100A040 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B59008C0100A040 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B59008C0100A040 Datasheet HTML 4Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Herausgegeben von EPCOS AG
Unternehmenskommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne aus-
drückliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet.
Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elek-
troindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.
Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG
oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe ent-
halten. Auskünfte darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsgesellschaft ein-
zuholen.
Published by EPCOS AG
Corporate Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without
EPCOS’ prior express consent is prohibited.
Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics
Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed.
This brochure replaces the previous edition.
For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representa-
tives.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please
also contact one of our Sales Offices.


Similar Part No. - B59008C0100A040

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B59008C0100A040 EPCOS-B59008C0100A040 Datasheet
253Kb / 9P
   PTC thermistors as limit temperature sensors
More results

Similar Description - B59008C0100A040

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B59100C0920A070 EPCOS-B59100C0920A070 Datasheet
81Kb / 5P
   Sensors Limit Temperature Sensors, Leaded Disks, Coated
B57164K0150 EPCOS-B57164K0150 Datasheet
61Kb / 3P
   Leaded Disks
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SCD-102-501AVN LEIDITECH-SCD-102-501AVN Datasheet
332Kb / 1P
   Leaded disks ceramic PTC
logo
EPCOS
B59830C0160A070 EPCOS-B59830C0160A070 Datasheet
83Kb / 5P
   Leaded Disks, Coated, 110 V
B59901 EPCOS-B59901 Datasheet
69Kb / 4P
   Sensors Limit Temperature Sensors, Probe Assemblies
B59610B1120A070 EPCOS-B59610B1120A070 Datasheet
72Kb / 4P
   Line Card Applications, Leaded Disks
B59910C0130A070 EPCOS-B59910C0130A070 Datasheet
886Kb / 13P
   Leaded disks, coated, 63 V
B59935 EPCOS-B59935 Datasheet
82Kb / 5P
   Overcurrent Protection Leaded Disks, Coated
B59910 EPCOS-B59910 Datasheet
144Kb / 10P
   Overcurrent Protection Leaded Disks, Coated
B57350 EPCOS-B57350 Datasheet
62Kb / 3P
   Temperature Measurement Leadless Disks
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com