Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

B59060A0180A010 Datasheet(PDF) 3 Page - EPCOS

Part # B59060A0180A010
Description  Metallized Round Disks, 12 V Heating Elements
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B59060A0180A010 Datasheet(HTML) 3 Page - EPCOS

  B59060A0180A010 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B59060A0180A010 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B59060A0180A010 Datasheet HTML 3Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Herausgegeben von EPCOS AG
Unternehmenskommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne aus-
drückliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet.
Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elek-
troindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.
Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG
oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe ent-
halten. Auskünfte darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsgesellschaft ein-
zuholen.
Published by EPCOS AG
Corporate Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY
( ++49 89 636 09, FAX (0 89) 636-2 26 89
 EPCOS AG 2002. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without
EPCOS’ prior express consent is prohibited.
Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics
Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed.
This brochure replaces the previous edition.
For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representa-
tives.
Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please
also contact one of our Sales Offices.


Similar Part No. - B59060A0180A010

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B59060A0180A010 EPCOS-B59060A0180A010 Datasheet
215Kb / 8P
   PTC thermistors as heating elements
B59060A0180A010 EPCOS-B59060A0180A010 Datasheet
73Kb / 8P
   PTC thermistors as heating elements
More results

Similar Description - B59060A0180A010

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
EPCOS
B59053 EPCOS-B59053 Datasheet
76Kb / 3P
   Heating Elements Metallized Round Disks, 230 V
B59065 EPCOS-B59065 Datasheet
82Kb / 3P
   Heating Elements Metallized Round Disks, 230 V
B59062 EPCOS-B59062 Datasheet
78Kb / 3P
   Metallized Round Disks, 42 V Power Net Heating Elements
B59101 EPCOS-B59101 Datasheet
68Kb / 4P
   Heating Elements Metallized Rectangular Disks, 230 V
B59044 EPCOS-B59044 Datasheet
62Kb / 3P
   Heating Elements Metallized Rectangular Disks, 42 V Power Net
B59102R0050A010 EPCOS-B59102R0050A010_12 Datasheet
89Kb / 9P
   PTC thermistors as heating elements
B59053A0110A010 EPCOS-B59053A0110A010 Datasheet
213Kb / 8P
   PTC thermistors as heating elements
B59041R0080A010 EPCOS-B59041R0080A010_12 Datasheet
77Kb / 8P
   PTC thermistors as heating elements
B59060A0000A010 EPCOS-B59060A0000A010_12 Datasheet
73Kb / 8P
   PTC thermistors as heating elements
B59041R0080A010 EPCOS-B59041R0080A010 Datasheet
213Kb / 8P
   PTC thermistors as heating elements
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com