Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH4205 Datasheet(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG

Part # SFH4205
Description  Schnelle GaAs-IR-Lumineszenzdiode (950 nm),High-Speed GaAs Infrared Emitter (950 nm)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SFH4205 Datasheet(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG

  SFH4205 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SFH4205 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SFH4205 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SFH4205 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SFH4205 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SFH4205 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SFH4205 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SFH 4200
SFH 4205
Schnelle GaAs-IR-Lumineszenzdiode (950 nm)
High-Speed GaAs Infrared Emitter (950 nm)
SFH 4200
SFH 4205
2000-01-01
1
OPTO SEMICONDUCTORS
Wesentliche Merkmale
• GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• Gleichstrom- (mit Modulation) oder
Impulsbetrieb möglich
• Hohe Zuverlässigkeit
• Hohe Impulsbelastbarkeit
• Sehr kurze Schaltzeiten (10 ns)
• Für Oberflächenmontage geeignet
• Gegurtet lieferbar
• SFH 4200 Gehäusegleich mit SFH 320
SFH 4205 Gehäusegleich mit SFH 325
• SFH 4205: Nur für IR-Reflow-Lötung geeignet.
Anwendungen
• Schnelle Datenübertragung mit
Übertragungsraten bis 100 Mbaud
(IR Tastatur, Joystick, Multimedia)
• Analoge und digitale Hi-Fi Audio- und
Videosignalübertragung
• Batteriebetriebene Geräte (geringe
Stromaufnahme)
• Anwendungen mit hohen
Zuverlässigkeitsansprüchen bzw. erhöhten
Anforderungen
• Alarm- und Sicherungssysteme
• IR Freiraumübertragung
Features
• Very highly efficient GaAs-LED
• DC (with modulation) or pulsed operations are
possible
• High reliability
• High pulse handling capability
• Very short switching times (10 ns)
• Suitable for surface mounting (SMT)
• Available on tape and reel
• SFH 4200 same package as SFH 320
SFH 4205 same package as SFH 325
• SFH 4205: Suitable only for IR-reflow
soldering.
Applications
• High data transmission rate up to 100 Mbaud
(IR keyboard, Joystick, Multimedia)
• Analog and digital Hi-Fi audio and video signal
transmission
• Low power consumption (battery) equipment
• Suitable for professional and high-reliability
applications
• Alarm and safety equipment
• IR free air transmission


Similar Part No. - SFH4205

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4205 OSRAM-SFH4205 Datasheet
77Kb / 7P
   Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
More results

Similar Description - SFH4205

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH4510 SIEMENS-SFH4510 Datasheet
58Kb / 6P
   GaAs-IR-Lumineszenzdioden 950 nm GaAs Infrared Emitters 950 nm
logo
Infineon Technologies A...
SFH4500 INFINEON-SFH4500 Datasheet
63Kb / 6P
   Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im SMR-Gehuse High-Speed Infrared Emitter (950 nm) in SMR Package
2000-01-01
logo
OSRAM GmbH
F0118G OSRAM-F0118G Datasheet
65Kb / 6P
   GaAs-Infrarot-Lumineszenzdiode (950 nm, Enhanced Power) GaAs Infrared Emitting Diode (950 nm, Enhanced Power)
2003-04-10
SFH4501 OSRAM-SFH4501 Datasheet
106Kb / 9P
   Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 5 mm Radial
SFH4301 OSRAM-SFH4301 Datasheet
83Kb / 6P
   Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 3 mm Radial
logo
Vishay Siliconix
TSUS4300 VISHAY-TSUS4300_15 Datasheet
110Kb / 5P
   Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
Rev. 1.9, 20-Oct-15
TSKS5400 VISHAY-TSKS5400_13 Datasheet
144Kb / 5P
   Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
Rev. 2.4, 03-Sep-13
CQY37N VISHAY-CQY37N_V01 Datasheet
281Kb / 5P
   Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
01-Jan-2022
TSUS5200 VISHAY-TSUS5200_09 Datasheet
112Kb / 5P
   Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
Rev. 2.2, 29-Jun-09
TSUS6202 VISHAY-TSUS6202 Datasheet
109Kb / 5P
   Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
Rev. 1.0, 29-Sep-15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com